전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SFH2030 데이터시트(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

부품명 SFH2030
상세설명  Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
홈페이지  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH2030 데이터시트(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH2030 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH2030 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH2030 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH2030 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SFH 2030
SFH 2030 F
Semiconductor Group
442
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter
Typ (*ab 4/95)
Type (*as of 4/95)
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 2030
(*SFH 203)
Q62702-P955
T13/4, klares bzw schwarzes Epoxy-Gie
βharz, Löt-
spie
βe im 2.54-mm-Raster (1/10),
Kathodenkennzeichnung: kürzerer Lötspie
β, flach
am Gehäusebund
transparent and black epoxy resin, solder tab
2.54 mm (1/10) lead spacing, cathode marking: short
solder tab, flat at package
SFH 2030 F
(*SFH 203 FA)
Q62702-P956
SFH 2030
SFH 2030 F
Ma
βe in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale
q
Speziell geeignet für Anwendungen im
Bereich von 400 nm bis 1100 nm
(SFH 2030) und bei 880 nm (SFH 2030 F)
q
Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns)
q
5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
q
Auch gegurtet lieferbar
Anwendungen
q
Industrieelektronik
q
“Messen/Steuern/Regeln”
q
Schnelle Lichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
q
LWL
Features
q
Especially suitable for applications from
400 nm to 1100 nm (SFH 2030) and of
880 nm (SFH 2030 F)
q
Short switching time (typ. 5 ns)
q
5 mm LED plastic package
q
Also available on tape
Applications
q
Industrial electronics
q
For control and drive circuits
q
Light-reflecting switches for steady and
varying intensity
q
Fiber optic transmission systems


유사한 부품 번호 - SFH2030

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
225Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2030F SIEMENS-SFH2030F Datasheet
225Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
More results

유사한 설명 - SFH2030

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH203 SIEMENS-SFH203 Datasheet
225Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH229 SIEMENS-SFH229 Datasheet
250Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2540FA SIEMENS-SFH2540FA Datasheet
170Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com