전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SFH203 데이터시트(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

부품명 SFH203
상세설명  Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
홈페이지  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH203 데이터시트(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH203 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH203 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH203 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH203 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SFH 2030
SFH 2030 F
Semiconductor Group
444
Halbwinkel
Half angle
ϕ± 20
± 20
Grad
deg.
Dunkelstrom, VR = 20 V
Dark current
IR
1 (
≤ 5)
1 (
≤ 5)
nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit,
λ = 850 nm
Spectral sensitivity
Sλ
0.62
0.59
A/W
Quantenausbeute,
λ = 850 nm
Quantum yield
η
0.89
0.86
Electrons
Photon
Leerlaufspannung
Open-circuit voltage
Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A,
T = 2856 K
Ee = 0.5 mW/cm
2,
λ = 950 nm
VL
VL
420 (
≥ 350)
370 (
≥ 300)
mV
mV
Kurzschlu
βstrom
Short-circuit current
Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A,
T = 2856 K
Ee = 0.5 mW/cm
2,
λ = 950 nm
IK
IK
80
25
µA
µA
Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes
Rise and fall time of the photocurrent
RL= 50 kΩ; VR = 20 V; λ = 850 nm; Ip = 800 µA
tr, tf
55
ns
Durchla
βspannung, I
F = 80 mA, E = 0
Forward voltage
VF
1.3
1.3
V
Kapazität, VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0
Capacitance
C0
11
11
pF
Temperaturkoeffizient von VL
Temperature coefficient of VL
TCV
–2.6
–2.6
mV/K
Temperaturkoeffizient von IK,
Temperature coefficient of IK
Normlicht/standard light A
λ = 950 nm
TCI
0.18
0.2
%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung
Noise equivalent power
VR = 10 V, λ = 850 nm
NEP
2.9 x 10–14
2.9 x 10–14
W
√Hz
Nachweisgrenze, VR = 20 V, λ = 850 nm
Detection limit
D*
3.5 x 1012
3.5 x 1012
cm ·
√Hz
W
Kennwerte (TA = 25
oC)
Characteristics
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH 2030
SFH 2030 F


유사한 부품 번호 - SFH203

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH203 SIEMENS-SFH203 Datasheet
225Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
logo
OSRAM GmbH
SFH203 OSRAM-SFH203 Datasheet
422Kb / 9P
Silicon PIN Photodiode
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
225Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2030F SIEMENS-SFH2030F Datasheet
225Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH203FA SIEMENS-SFH203FA Datasheet
225Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
More results

유사한 설명 - SFH203

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Siemens Semiconductor G...
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH203 SIEMENS-SFH203 Datasheet
225Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH229 SIEMENS-SFH229 Datasheet
250Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH2540FA SIEMENS-SFH2540FA Datasheet
170Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com