전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SFH235FA 데이터시트(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

부품명 SFH235FA
상세설명  Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
홈페이지  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH235FA 데이터시트(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH235FA Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH235FA Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH235FA Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH235FA Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SFH 235 FA
Semiconductor Group
3
1998-04-20
Dunkelstrom,
V
R = 10 V
Dark current
I
R
2 (
≤ 30)
nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit
Spectral sensitivity
Sλ
0.63
A/W
Quantenausbeute
Quantum yield
η
0.9
Electrons
Photon
Leerlaufspannung,
E
e = 0.5 mW/cm
2
Open-circuit voltage
V
O
320 (
≥ 250)
mV
Kurzschlußstrom,
E
e = 0.5 mW/cm
2
Short-circuit current
I
SC
22
µA
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
Rise and fall time of the photocurrent
R
L = 50 Ω; VR = 5 V; λ = 850 nm; Ip = 800 µA
t
r, tf
20
ns
Durchlaßspannung,
I
F = 100 mA, E = 0
Forward voltage
V
F
1.3
V
Kapazität,
V
R = 0 V, f = 1 MHz, E = 0
Capacitance
C
0
72
pF
Temperaturkoeffizient von
V
O
Temperature coefficient of
V
O
TC
V
– 2.6
mV/K
Temperaturkoeffizient von
I
SC
Temperature coefficient of
I
SC
TC
I
0.03
%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung
Noise equivalent power
V
R = 10 V
NEP
4.0
× 10– 14
W
√Hz
Nachweisgrenze,
V
R = 10 V
Detection limit
D*
6.6
× 1012
cm ·
√Hz
W
Kennwerte (
T
A = 25 °C, λ = 870 nm)
Characteristics (cont’d)
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit


유사한 부품 번호 - SFH235FA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
SFH235FA OSRAM-SFH235FA Datasheet
239Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter
More results

유사한 설명 - SFH235FA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
   Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
Siemens Semiconductor G...
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
   Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
logo
OSRAM GmbH
BPW34FA OSRAM-BPW34FA_04 Datasheet
74Kb / 6P
   Si-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH204F SIEMENS-SFH204F Datasheet
86Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com