전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SFH2540FA 데이터시트(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

부품명 SFH2540FA
상세설명  Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
홈페이지  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH2540FA 데이터시트(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH2540FA Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH2540FA Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH2540FA Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH2540FA Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SFH 2540/FA
SFH 2545/FA
Semiconductor Group
1
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
SFH 2540
Q
SFH 2540 FA
Q62702-P1795
SFH 2545
Q
SFH 2545 FA
Q
Wesentliche Merkmale
q
Speziell geeignet für Anwendungen im
Bereich von 400 nm bis 1100 nm
(SFH 2540/2545) und bei 880 nm
(SFH 2540 FA/2545 FA)
q
Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns)
q
5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
q
Auch gegurtet lieferbar
q
Für Oberflächenmontage geeignet
Anwendungen
q
Industrieelektronik
q
“Messen/Steuern/Regeln”
q
Schnelle Lichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
Features
q
Especially suitable for applications from
400 nm to 1100 nm (SFH 2540/2545) and of
880 nm (SFH 2540 FA/2545 FA)
q
Short switching time (typ. 5 ns)
q
5 mm LED plastic package
q
Also available on tape
q
Suitable for surface mounting
Applications
q
Industrial electronics
q
For control and drive circuits
q
Photointerrupters
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit
Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH 2540/FA
SFH 2545/FA
Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
07.96


유사한 부품 번호 - SFH2540FA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH250 SIEMENS-SFH250 Datasheet
126Kb / 4P
PIN PHOTODIODE
logo
Infineon Technologies A...
SFH250 INFINEON-SFH250 Datasheet
192Kb / 6P
Plastic Fiber Optic Photodiode Detector Plastic Connector Housing
2004-03-19
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
SFH250 AVAGO-SFH250 Datasheet
520Kb / 4P
Receiver with analog output for polymer optical fiber applications
logo
OSRAM GmbH
SFH2500 OSRAM-SFH2500 Datasheet
275Kb / 7P
Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time in SMR짰 Package
SFH2500FA OSRAM-SFH2500FA Datasheet
275Kb / 7P
Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time in SMR짰 Package
More results

유사한 설명 - SFH2540FA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Siemens Semiconductor G...
BPX63 SIEMENS-BPX63 Datasheet
194Kb / 4P
Silizium-Fotodiode mit sehr kleinem Dunkelstrom Silicon Photodiode with Very Low Dark Current
SFH203 SIEMENS-SFH203 Datasheet
225Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH203P SIEMENS-SFH203P Datasheet
223Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH213 SIEMENS-SFH213 Datasheet
224Kb / 4P
Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH214 SIEMENS-SFH214 Datasheet
204Kb / 4P
Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH216 SIEMENS-SFH216 Datasheet
200Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH229 SIEMENS-SFH229 Datasheet
250Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2801 SIEMENS-SFH2801 Datasheet
69Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com