전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LBQ39E-N1OO-35-1 데이터시트(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

부품명 LBQ39E-N1OO-35-1
상세설명  LCD Backlighting
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBQ39E-N1OO-35-1 데이터시트(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
2015-09-01
18
Version 1.3
LB Q39E
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group (exposure
time 10000 s). Under real circumstances (for
exposure time, eye pupils, observation distance), it is
assumed that no endangerment to the eye exists
from these devices. As a matter of principle,
however, it should be mentioned that intense light
sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when
viewing other bright light sources (e.g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual
impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer 10000 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
This LED contains metal materials. Corroded metal
may lead to a worsening of the optical performance
of the LED and can in the worst case lead to a failure
of the LED. Do not expose this LED to aggressive
atmospheres. Note, that corrosive gases may as well
be emitted from materials close to the LED in the final
product.
Diese LED enthält teilweise metallische
Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer
Verschlechterung der optischen Eigenschaften und
im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen.
Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht
ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass
korrosive Gase auch von Materialien emittiert
werden können, die sich im Endprodukt in
unmittelbarer Umgebung der LED befinden.
Based on very short life cycle times in chip
technology this component is subject to frequent
adaption to the latest chip technology.
Aufgrund der kurzen Lebenszyklen in der
Chip-Technology unterliegt das Bauteil einer
ständigen Anpassung an die neueste
Chip-Technology.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes
Für weitere applikationsspezifische
Informationen besuchen Sie bitte
www.osram-os.com/appnotes


유사한 부품 번호 - LBQ39E-N1OO-35-1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
LBQ39E-N1OO-35-1 OSRAM-LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet
1Mb / 21P
   LCD Backlighting
More results

유사한 설명 - LBQ39E-N1OO-35-1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
KWDPLS31.SB OSRAM-KWDPLS31.SB Datasheet
778Kb / 24P
   LCD Backlighting
LBQ39G OSRAM-LBQ39G Datasheet
1Mb / 21P
   LCD Backlighting
LWL28G OSRAM-LWL28G_15 Datasheet
576Kb / 23P
   LCD Backlighting
LWL283 OSRAM-LWL283_15 Datasheet
525Kb / 23P
   LCD Backlighting
KWDPLS31.MB OSRAM-KWDPLS31.MB Datasheet
778Kb / 25P
   LCD Backlighting
LBQ39G-N1OO-35-1 OSRAM-LBQ39G-N1OO-35-1 Datasheet
1Mb / 21P
   LCD Backlighting
LAW5SM OSRAM-LAW5SM Datasheet
615Kb / 21P
   LCD Backlighting
LTQ39E OSRAM-LTQ39E Datasheet
1Mb / 21P
   LCD Backlighting
LYCN5M OSRAM-LYCN5M Datasheet
3Mb / 21P
   LCD Backlighting
LDCN5M OSRAM-LDCN5M Datasheet
973Kb / 21P
   LCD Backlighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com