전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

VS-121NQ045PBF 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

VS-121NQ045PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 VS-121NQ045PBF_17
다운로드  VS-121NQ045PBF 다운로드
파일 크기   140.81 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 High Performance Schottky Rectifier, 120 A

VS-121NQ045PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
VS-121NQ045PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 VS-121NQ045PBF_17
다운로드  VS-121NQ045PBF Click to download

파일 크기   140.81 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 High Performance Schottky Rectifier, 120 A

VS-121NQ045PBF 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


VS-121NQ045PBF 제품 세부 정보

• 175 °C TJ operation
• Low forward voltage drop
• High frequency operation
• Guard ring for enhanced ruggedness and long
term reliability
• Designed and qualified for industrial level
• UL approved file E222165




유사한 부품 번호 - VS-121NQ045PBF_17

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
VS-121NQ045PBF VISHAY-VS-121NQ045PBF_V01 Datasheet
132Kb / 6P
High Performance Schottky Rectifier, 120 A
01-Feb-2019
More results


유사한 설명 - VS-121NQ045PBF_17

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
VS-8TQ060-M3 VISHAY-VS-8TQ060-M3 Datasheet
167Kb / 7P
High Performance Schottky Rectifier, 8 A
23-Nov-17
VS-10MQ060NTRPBF VISHAY-VS-10MQ060NTRPBF Datasheet
120Kb / 6P
High Performance Schottky Rectifier, 1 A
17-May-17
VS-10TQ035HN3 VISHAY-VS-10TQ035HN3 Datasheet
163Kb / 7P
High Performance Schottky Rectifier, 10 A
22-Sep-17
VS-18TQ035-M3 VISHAY-VS-18TQ035-M3 Datasheet
165Kb / 7P
High Performance Schottky Rectifier, 18 A
23-Nov-17
VS-19TQ015-M3 VISHAY-VS-19TQ015-M3 Datasheet
166Kb / 7P
High Performance Schottky Rectifier, 19 A
11-Oct-17
VS-120NQ045PBF VISHAY-VS-120NQ045PBF_V01 Datasheet
139Kb / 6P
High Performance Schottky Rectifier, 120 A
11-May-17
VS-121NQ045PBF VISHAY-VS-121NQ045PBF_V01 Datasheet
132Kb / 6P
High Performance Schottky Rectifier, 120 A
01-Feb-2019
VS-122NQ030PBF VISHAY-VS-122NQ030PBF_V01 Datasheet
134Kb / 6P
High Performance Schottky Rectifier, 120 A
01-Feb-2019
VS-123NQ100PBF VISHAY-VS-123NQ100PBF_V01 Datasheet
133Kb / 6P
High Performance Schottky Rectifier, 120 A
01-Feb-2019
VS-125NQ015PBF VISHAY-VS-125NQ015PBF_V01 Datasheet
148Kb / 6P
High Performance Schottky Rectifiers, 120 A
10-Jun-2020
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com