전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

L0402C27NJRMST 데이터시트 (PDF) - Kemet Corporation

L0402C27NJRMST Datasheet PDF - Kemet Corporation
부품명 L0402C27NJRMST
다운로드  L0402C27NJRMST 다운로드
파일 크기   53.88 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  KEMET [Kemet Corporation]
홈페이지  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
상세설명 KEMET, L-RMS, RF, 27 nH, 5%

L0402C27NJRMST Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
L0402C27NJRMST Datasheet PDF - Kemet Corporation

부품명 L0402C27NJRMST
다운로드  L0402C27NJRMST Click to download

파일 크기   53.88 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  KEMET [Kemet Corporation]
홈페이지  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
상세설명 KEMET, L-RMS, RF, 27 nH, 5%

L0402C27NJRMST 데이터시트 (HTML) - Kemet Corporation




유사한 부품 번호 - L0402C27NJRMST

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Kemet Corporation
L0402C22NJRMST KEMET-L0402C22NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 22 nH, 5%
L0402C2N0SRMST KEMET-L0402C2N0SRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 2000 pH, /-0.3 nH
L0402C2N2SRMST KEMET-L0402C2N2SRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 2200 pH, /-0.3 nH
L0402C2N4SRMST KEMET-L0402C2N4SRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 2400 pH, /-0.3 nH
L0402C2N7SRMST KEMET-L0402C2N7SRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 2700 pH, /-0.3 nH
More results


유사한 설명 - L0402C27NJRMST

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Kemet Corporation
L0402C33NJRMST KEMET-L0402C33NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 33 nH, 5%
L0402C15NJRMST KEMET-L0402C15NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 15 nH, 5%
L0402C22NJRMST KEMET-L0402C22NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 22 nH, 5%
L0402C47NJRMST KEMET-L0402C47NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 47 nH, 5%
L0402C56NJRMST KEMET-L0402C56NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 56 nH, 5%
L0402C68NJRMST KEMET-L0402C68NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 68 nH, 5%
L0402CR10JRMST KEMET-L0402CR10JRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 100 nH, 5%
L0402C18NJRMST KEMET-L0402C18NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 18 nH, 5%
L0402C39NJRMST KEMET-L0402C39NJRMST Datasheet
54Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 39 nH, 5%
L0402C10NJRMST KEMET-L0402C10NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
KEMET, L-RMS, RF, 10 nH, 5%
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com