전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BSC010N04LST 데이터시트 (PDF) - Infineon Technologies AG

BSC010N04LST Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
부품명 BSC010N04LST
다운로드  BSC010N04LST 다운로드
파일 크기   1437.18 Kbytes
페이지   13 Pages
제조업체  INFINEON [Infineon Technologies AG]
홈페이지  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
상세설명 OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V

BSC010N04LST Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
BSC010N04LST Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

부품명 BSC010N04LST
다운로드  BSC010N04LST Click to download

파일 크기   1437.18 Kbytes
페이지   13 Pages
제조업체  INFINEON [Infineon Technologies AG]
홈페이지  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
상세설명 OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V

BSC010N04LST 데이터시트 (HTML) - Infineon Technologies AG




유사한 부품 번호 - BSC010N04LST

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
BSC010N04LS INFINEON-BSC010N04LS Datasheet
1,021Kb / 2P
New OptiMOS??40V and 60V
07 / 2012
BSC010N04LS INFINEON-BSC010N04LS Datasheet
1Mb / 14P
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
Rev.2.2,2014-06-27
BSC010N04LS6 INFINEON-BSC010N04LS6 Datasheet
1Mb / 12P
OptiMOSTM 6 Power-Transistor, 40 V
Rev.2.2,2020-03-16
BSC010N04LSC INFINEON-BSC010N04LSC Datasheet
1Mb / 12P
OptiMOSTM5 Power-Transistor, 40V
Rev.2.3,2020-04-16
BSC010N04LSI INFINEON-BSC010N04LSI Datasheet
1,021Kb / 2P
New OptiMOS??40V and 60V
07 / 2012
More results


유사한 설명 - BSC010N04LST

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
BSC022N04LS INFINEON-BSC022N04LS Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev.2.1,2016-05-25
BSC014N04LSI INFINEON-BSC014N04LSI_16 Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev.2.2,2016-05-04
BSC014N04LS INFINEON-BSC014N04LS_16 Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev.2.4,2016-05-04
BSC010N04LSI INFINEON-BSC010N04LSI_16 Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev.2.2,2016-05-04
BSC032N04LS INFINEON-BSC032N04LS Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev.2.1,2016-06-09
BSZ034N04LS INFINEON-BSZ034N04LS Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev.2.1,2016-06-09
BSC014N04LST INFINEON-BSC014N04LST Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev.2.1,2017-10-30
BSC019N04LST INFINEON-BSC019N04LST Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev.2.3,2020-08-18
IQE013N04LM6 INFINEON-IQE013N04LM6 Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev.2.0,2020-07-15
BSC009N04LSSC INFINEON-BSC009N04LSSC Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOSTM Power-MOSFET, 40 V
Rev. 2.1, 2022-10-06
More results




Infineon Technologies AG 에 대하여


Infineon Technologies는 자동차, 산업 및 통신 시스템과 같은 다양한 산업에 전력 관리, 보안 및 제어 솔루션을 제공하는 것을 전문으로하는 글로벌 반도체 제조업체입니다.
이 회사는 1999 년에 설립되었으며 독일 Neubiberg에 본사를두고 있습니다.
Infineon은 마이크로 컨트롤러, 전력 반도체, 센서 및 기타 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사는 전 세계 여러 나라의 운영 및 시설을 갖춘 세계 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com