전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NTE5638 데이터시트 (PDF) - NTE Electronics

NTE5638 Datasheet PDF - NTE Electronics
부품명 NTE5638
다운로드  NTE5638 다운로드
파일 크기   19.63 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 TRIAC - 8A Isolated Tab

NTE5638 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NTE5638 Datasheet PDF - NTE Electronics

부품명 NTE5638
다운로드  NTE5638 Click to download

파일 크기   19.63 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 TRIAC - 8A Isolated Tab

NTE5638 데이터시트 (HTML) - NTE Electronics


NTE5638 제품 세부 정보

Description:
The NTE5638 is an 8 Amp TRIAC in a TO220 type package designed to be driven directly with IC and MOS devices and features proprietary, void–free glass passivated chips.

This device is a bi–directional triode thyristor and may be switched from off–state to conduction for either polarity of applied voltage with positive or negative gate trigger current. The NTE5638 is designed for control applications in lighting, heating, cooling and static switching relays.




유사한 부품 번호 - NTE5638

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE5631 NTE-NTE5631 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC - 10 Amp
NTE5632 NTE-NTE5632 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC - 10 Amp
NTE5633 NTE-NTE5633 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC - 10 Amp
NTE5634 NTE-NTE5634 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC - 10 Amp
NTE5635 NTE-NTE5635 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC - 10 Amp
More results


유사한 설명 - NTE5638

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE56030 NTE-NTE56030 Datasheet
19Kb / 2P
TRIAC, 40 Amp Isolated Tab
NTE5645 NTE-NTE5645 Datasheet
19Kb / 2P
TRIAC - 10A Isolated Tab
logo
NEC
AC08DGM NEC-AC08DGM Datasheet
688Kb / 6P
8A MOLD TRIAC
logo
Central Semiconductor C...
CQ218I-40B CENTRAL-CQ218I-40B Datasheet
109Kb / 2P
ISOLATED TAB TRIAC 40 AMP
CQ220I-10B CENTRAL-CQ220I-10B Datasheet
106Kb / 2P
ISOLATED TAB TRIAC 10 AMP
CQ220I-12B CENTRAL-CQ220I-12B Datasheet
109Kb / 2P
ISOLATED TAB TRIAC 12 AMP
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HST08 HSMC-HST08 Datasheet
130Kb / 4P
TRIAC 600V,8A
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HTX8-600 SEMIHOW-HTX8-600 Datasheet
267Kb / 6P
600V 8A TRIAC
logo
Unisonic Technologies
UCR8PM UTC-UCR8PM Datasheet
180Kb / 3P
8A TRIAC
logo
Renesas Technology Corp
BCR8FM-14LB RENESAS-BCR8FM-14LB_17 Datasheet
823Kb / 9P
700V - 8A - Triac
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com