전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

GXO-5301L 데이터시트 (PDF) - Golledge Electronics Ltd

GXO-5301L Datasheet PDF - Golledge Electronics Ltd
부품명 GXO-5301L
다운로드  GXO-5301L 다운로드
파일 크기   598.89 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  GOLLEDGE [Golledge Electronics Ltd]
홈페이지  http://www.golledge.com
Logo GOLLEDGE - Golledge Electronics Ltd
상세설명 Miniature 2.5V-3.3V Low Current Consumption Oscillator

GXO-5301L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
GXO-5301L Datasheet PDF - Golledge Electronics Ltd

부품명 GXO-5301L
다운로드  GXO-5301L Click to download

파일 크기   598.89 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  GOLLEDGE [Golledge Electronics Ltd]
홈페이지  http://www.golledge.com
Logo GOLLEDGE - Golledge Electronics Ltd
상세설명 Miniature 2.5V-3.3V Low Current Consumption Oscillator

GXO-5301L 데이터시트 (HTML) - Golledge Electronics Ltd




유사한 부품 번호 - GXO-5301L

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Golledge Electronics Lt...
GXO-5301L GOLLEDGE-GXO-5301L Datasheet
174Kb / 2P
1.8 ~ 3.3V CMOS Oscillator
GXO-5301L/A GOLLEDGE-GXO-5301L/A Datasheet
174Kb / 2P
1.8 ~ 3.3V CMOS Oscillator
More results


유사한 설명 - GXO-5301L

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Golledge Electronics Lt...
GXOL72 GOLLEDGE-GXOL72 Datasheet
97Kb / 2P
2.5V & 3.3V LVDS Oscillator
logo
STATEK CORPORATION
LFXO STATEK-LFXO_12 Datasheet
119Kb / 2P
Low Current Consumption Miniature Surface Mount Crystal Oscillator
logo
EUROQUARTZ limited
CXOL EUROQUARTZ-CXOL Datasheet
101Kb / 1P
Ultra-low Current, Miniature Oscillator
logo
Golledge Electronics Lt...
GXO-L31 GOLLEDGE-GXO-L31 Datasheet
147Kb / 2P
2.5V & 3.3V LVDS Oscillator
GXO-L72 GOLLEDGE-GXO-L72_16 Datasheet
197Kb / 2P
2.5V & 3.3V LVDS Oscillator
GXO-3201L GOLLEDGE-GXO-3201L Datasheet
596Kb / 6P
2.5-3.3V SM Oscillator with Low Current Consumption
GXO-5301G GOLLEDGE-GXO-5301G Datasheet
597Kb / 5P
Miniature 1.8V Low Current Consumption Oscillator
GXO-U115J GOLLEDGE-GXO-U115J Datasheet
592Kb / 5P
2.5V 5x3mm Oscillator with Extremely Low Current Consumption
GXO-U115L GOLLEDGE-GXO-U115L Datasheet
592Kb / 5P
3.3V 5x3mm Oscillator with Extremely Low Current Consumption
GXO-U119J GOLLEDGE-GXO-U119J Datasheet
590Kb / 5P
2.5V 3.2x2.5mm Miniature Oscillator
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com