전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

GXO-5332L 데이터시트 (PDF) - Golledge Electronics Ltd

GXO-5332L Datasheet PDF - Golledge Electronics Ltd
부품명 GXO-5332L
다운로드  GXO-5332L 다운로드
파일 크기   579.95 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  GOLLEDGE [Golledge Electronics Ltd]
홈페이지  http://www.golledge.com
Logo GOLLEDGE - Golledge Electronics Ltd
상세설명 3.3V Tight Stability Oscillator with Low Jitter

GXO-5332L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
GXO-5332L Datasheet PDF - Golledge Electronics Ltd

부품명 GXO-5332L
다운로드  GXO-5332L Click to download

파일 크기   579.95 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  GOLLEDGE [Golledge Electronics Ltd]
홈페이지  http://www.golledge.com
Logo GOLLEDGE - Golledge Electronics Ltd
상세설명 3.3V Tight Stability Oscillator with Low Jitter

GXO-5332L 데이터시트 (HTML) - Golledge Electronics Ltd




유사한 부품 번호 - GXO-5332L

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Golledge Electronics Lt...
GXO-5332L GOLLEDGE-GXO-5332L Datasheet
201Kb / 2P
2.5~3.3V Tight Stability Oscillator
GXO-5332L/E GOLLEDGE-GXO-5332L/E Datasheet
201Kb / 2P
2.5~3.3V Tight Stability Oscillator
More results


유사한 설명 - GXO-5332L

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Golledge Electronics Lt...
GXO-3332 GOLLEDGE-GXO-3332 Datasheet
82Kb / 2P
2.5~3.3V Tight Stability Oscillator
GXO-5332 GOLLEDGE-GXO-5332 Datasheet
83Kb / 2P
2.5~3.3V Tight Stability Oscillator
GXO-3232 GOLLEDGE-GXO-3232 Datasheet
170Kb / 2P
2.5~3.3V Tight Stability Oscillator
GXO-3332 GOLLEDGE-GXO-3332_16 Datasheet
171Kb / 2P
1.8 ~ 3.3V Tight Stability Oscillator
GXO-5332 GOLLEDGE-GXO-5332_16 Datasheet
201Kb / 2P
2.5~3.3V Tight Stability Oscillator
GXO-5332J GOLLEDGE-GXO-5332J Datasheet
580Kb / 5P
2.5V Tight Stability Oscillator with Low Jitter
GXO-5332N GOLLEDGE-GXO-5332N Datasheet
580Kb / 5P
3.0V Tight Stability Oscillator with Low Jitter
GXO-5331 GOLLEDGE-GXO-5331 Datasheet
568Kb / 5P
3.3V SM Oscillator with Tight Stability
GXO-U129L GOLLEDGE-GXO-U129L Datasheet
564Kb / 4P
3.3V 7x5mm Oscillator with Tight Stability
logo
EUROQUARTZ limited
STXO EUROQUARTZ-STXO Datasheet
106Kb / 1P
Low Jitter/Tight Stability Miniature Oscillator 10MHz ~ 55MHz
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com