전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HDSP-A4XC 데이터시트 (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HDSP-A4XC Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
부품명 HDSP-A4XC
다운로드  HDSP-A4XC 다운로드
파일 크기   126.94 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
홈페이지  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
상세설명 Alphanumeric Display, 0.54" (13.7 mm) 4 Character As AlInGaP Red

HDSP-A4XC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
HDSP-A4XC Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

부품명 HDSP-A4XC
다운로드  HDSP-A4XC Click to download

파일 크기   126.94 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
홈페이지  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
상세설명 Alphanumeric Display, 0.54" (13.7 mm) 4 Character As AlInGaP Red

HDSP-A4XC 데이터시트 (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED




유사한 부품 번호 - HDSP-A4XC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HDSP-A401 HP-HDSP-A401 Datasheet
121Kb / 11P
7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HDSP-A401 AVAGO-HDSP-A401 Datasheet
209Kb / 10P
7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays
HDSP-A401 AVAGO-HDSP-A401 Datasheet
435Kb / 10P
7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays
HDSP-A401 AVAGO-HDSP-A401_10 Datasheet
435Kb / 10P
7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HDSP-A403 HP-HDSP-A403 Datasheet
121Kb / 11P
7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays
More results


유사한 설명 - HDSP-A4XC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HDSP-253 HP-HDSP-253 Datasheet
201Kb / 16P
Eight Character 5 mm Smart Alphanumeric Display
HDSP-253X HP-HDSP-253X Datasheet
407Kb / 16P
Eight Character 5 mm Smart Alphanumeric Display
HDSP-A2XC HP-HDSP-A2XC Datasheet
154Kb / 4P
Alphanumeric Display, 0.54" (13.7 mm) 2 Character As AlInGaP Red
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-5422A9 CHINASEMI-CSD-5422A9 Datasheet
176Kb / 5P
0.54 Inch Dual Digit Alphanumeric Display
CSD-5422B7 CHINASEMI-CSD-5422B7 Datasheet
176Kb / 5P
0.54 Inch Dual Digit Alphanumeric Display
CSD-5422E CHINASEMI-CSD-5422E Datasheet
176Kb / 5P
0.54 Inch Dual Digit Alphanumeric Display
CSD-5422T9 CHINASEMI-CSD-5422T9 Datasheet
201Kb / 6P
0.54 Inch Dual Digit Alphanumeric Display
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HDSP-2533 AVAGO-HDSP-2533 Datasheet
787Kb / 15P
Eight Character 5 mm Smart Alphanumeric Display
HDSP-253X AVAGO-HDSP-253X Datasheet
787Kb / 15P
Eight Character 5 mm Smart Alphanumeric Display
HDSP-A2XC AVAGO-HDSP-A2XC Datasheet
66Kb / 4P
Alphanumeric Display, 0.54" (13.7 mm) 2 Character As AlInGaP Red
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com