전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NTE7070 데이터시트 (PDF) - NTE Electronics

NTE7070 Datasheet PDF - NTE Electronics
부품명 NTE7070
다운로드  NTE7070 다운로드
파일 크기   20.02 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 6W/Ch

NTE7070 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NTE7070 Datasheet PDF - NTE Electronics

부품명 NTE7070
다운로드  NTE7070 Click to download

파일 크기   20.02 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 6W/Ch

NTE7070 데이터시트 (HTML) - NTE Electronics


NTE7070 제품 세부 정보

Features:

• High Power: POUT = 6W/Ch (Typ)

• Low Noise: VNO = 0.14mVrms (Typ)

• Operating Supply Voltage Range: VCC = 10V to 30V



 




유사한 부품 번호 - NTE7070

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE7071 NTE-NTE7071 Datasheet
86Kb / 4P
Integrated Circuit Dual, Full−Bridge Driver
NTE7072 NTE-NTE7072 Datasheet
22Kb / 3P
Integrated Circuit Dual DC Controlled Potentiometer Circuit
NTE7073 NTE-NTE7073 Datasheet
19Kb / 2P
Integrated Circuit Hybrid Switching Regulator
NTE7074 NTE-NTE7074 Datasheet
18Kb / 2P
Integrated Circuit Module, 3 Output Positive Voltage Regulator for VCR
NTE7075 NTE-NTE7075 Datasheet
24Kb / 2P
Integrated Circuit Module - 100W Offline Switching Regulator for Color TV
More results


유사한 설명 - NTE7070

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE1293 NTE-NTE1293 Datasheet
22Kb / 2P
Integrated Circuit Dual, Audio Power Amp, 5.8W/Ch
NTE1387 NTE-NTE1387 Datasheet
22Kb / 2P
Integrated Circuit Dual, Audio Power Amplifier, 2.4W/Ch
NTE1395 NTE-NTE1395 Datasheet
23Kb / 2P
Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 5.8W/Ch
NTE1398 NTE-NTE1398 Datasheet
22Kb / 2P
Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 5.8W/Ch
NTE1798 NTE-NTE1798 Datasheet
21Kb / 2P
Integrated Circuit Dual, AF PO, 6W/Ch
NTE7068 NTE-NTE7068 Datasheet
20Kb / 2P
Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 13W/Ch
NTE7102 NTE-NTE7102 Datasheet
26Kb / 3P
Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 5.5W/Ch (20W BTL)
NTE990 NTE-NTE990 Datasheet
24Kb / 3P
Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
TMPA402DS ETC1-TMPA402DS Datasheet
236Kb / 13P
6W/Ch STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
NTE Electronics
NTE1273 NTE-NTE1273 Datasheet
76Kb / 2P
Integrated Circuit Dual, Audio Power Amp, 5W/Ch
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com