전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FPC07803 데이터시트 (PDF) - Knowles Electronics

FPC07803 Datasheet PDF - Knowles Electronics
부품명 FPC07803
다운로드  FPC07803 다운로드
파일 크기   348.12 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  KNOWLES [Knowles Electronics]
홈페이지  http://www.knowles.com
Logo KNOWLES - Knowles Electronics
상세설명 DC to 40GHz 20dB Resistive Coupler

FPC07803 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
FPC07803 Datasheet PDF - Knowles Electronics

부품명 FPC07803
다운로드  FPC07803 Click to download

파일 크기   348.12 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  KNOWLES [Knowles Electronics]
홈페이지  http://www.knowles.com
Logo KNOWLES - Knowles Electronics
상세설명 DC to 40GHz 20dB Resistive Coupler

FPC07803 데이터시트 (HTML) - Knowles Electronics




유사한 부품 번호 - FPC07803

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Knowles Capacitors All ...
FPC07803 JOHANSONMANUFACTURING-FPC07803 Datasheet
1Mb / 5P
DC to 40 GHz 20 dB Resistive Coupler
Dec 2023
FPC07803-T JOHANSONMANUFACTURING-FPC07803-T Datasheet
1Mb / 5P
DC to 40 GHz 20 dB Resistive Coupler
Dec 2023
More results


유사한 설명 - FPC07803

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Anaren Microwave
XC3500P-20S ANAREN-XC3500P-20S Datasheet
608Kb / 22P
20dB Directional Coupler
XC1500A-20S ANAREN-XC1500A-20S_14 Datasheet
560Kb / 23P
20dB Directional Coupler
XC3500M-20S ANAREN-XC3500M-20S_09 Datasheet
563Kb / 23P
20dB Directional Coupler
X3C30F1-20S ANAREN-X3C30F1-20S Datasheet
1Mb / 18P
Directional Coupler 20dB
logo
Knowles Electronics
FPC06153 KNOWLES-FPC06153 Datasheet
297Kb / 2P
8 to 12GHz 20dB Directional Coupler
FPC06881 KNOWLES-FPC06881 Datasheet
314Kb / 2P
DC to 25GHz 20dB Resistive Coupler
FPC06882 KNOWLES-FPC06882 Datasheet
417Kb / 2P
DC to 25GHz 30dB Resistive Coupler
FPC07181 KNOWLES-FPC07181 Datasheet
316Kb / 2P
20 to 40GHz 20dB Directional Coupler
FPC07802 KNOWLES-FPC07802 Datasheet
409Kb / 2P
DC to 40GHz 30dB Resistive Coupler
PDR05848 KNOWLES-PDR05848 Datasheet
434Kb / 2P
DC-40GHz Flip Chip Resistive Divider
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com