전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TA1816B 데이터시트 (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1816B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
부품명 TA1816B
다운로드  TA1816B 다운로드
파일 크기   428.52 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1411 (25MHz BW)

TA1816B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TA1816B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

부품명 TA1816B
다운로드  TA1816B Click to download

파일 크기   428.52 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1411 (25MHz BW)

TA1816B 데이터시트 (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




유사한 부품 번호 - TA1816B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1816A TAI-SAW-TA1816A Datasheet
7Mb / 8P
Your Best Partner For Frequency Devices
More results


유사한 설명 - TA1816B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1143A TAI-SAW-TA1143A Datasheet
361Kb / 7P
SAW Rx Filter 722MHz LTE Band 29 SMD 1411
TA1173A TAI-SAW-TA1173A Datasheet
350Kb / 7P
SAW Rx Filter 722MHz LTE Band 29 SMD 1411
TA1726B TAI-SAW-TA1726B Datasheet
486Kb / 8P
SAW Rx Filter 942.5MHz LTE Band 8 SMD 1411 (30.2MHz BW)
TA1756A TAI-SAW-TA1756A Datasheet
317Kb / 9P
SAW Rx Filter 806MHz LTE Band 20 SMD 1411 (30MHz BW)
TA1811D TAI-SAW-TA1811D Datasheet
414Kb / 8P
SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1109 (25MHz BW)
TA1811DN TAI-SAW-TA1811DN Datasheet
228Kb / 8P
SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1109 (25MHz BW)
TA1817B TAI-SAW-TA1817B Datasheet
449Kb / 8P
SAW Rx Filter 1960MHz LTE Band 2 SMD 1411 (58.8MHz BW)
TA1818B TAI-SAW-TA1818B Datasheet
474Kb / 8P
SAW Rx Filter 2140MHz LTE Band 1 SMD 1411 (60MHz BW)
TF0095B TAI-SAW-TF0095B Datasheet
641Kb / 13P
SAW DPX 836.5/881.5MHz LTE Band 5 SMD 2016(25MHz BW)
TA1811DA TAI-SAW-TA1811DA Datasheet
432Kb / 7P
SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 Rx SMD 1.1x0.9
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com