전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FTLX1413D3BCL 데이터시트 (PDF) - Finisar Corporation.

FTLX1413D3BCL Datasheet PDF - Finisar Corporation.
부품명 FTLX1413D3BCL
다운로드  FTLX1413D3BCL 다운로드
파일 크기   248.07 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  FINISAR [Finisar Corporation.]
홈페이지  http://www.finisar.com/home.php
Logo FINISAR - Finisar Corporation.
상세설명 10Gb/s 10km Datacom XFP Optical Transceiver

FTLX1413D3BCL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
FTLX1413D3BCL Datasheet PDF - Finisar Corporation.

부품명 FTLX1413D3BCL
다운로드  FTLX1413D3BCL Click to download

파일 크기   248.07 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  FINISAR [Finisar Corporation.]
홈페이지  http://www.finisar.com/home.php
Logo FINISAR - Finisar Corporation.
상세설명 10Gb/s 10km Datacom XFP Optical Transceiver

FTLX1413D3BCL 데이터시트 (HTML) - Finisar Corporation.




유사한 부품 번호 - FTLX1413D3BCL

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Finisar Corporation.
FTLX1413M3BCL FINISAR-FTLX1413M3BCL Datasheet
624Kb / 11P
10Gb/s, 10km XFP Optical Transceiver
FTLX1413M3BTL FINISAR-FTLX1413M3BTL Datasheet
484Kb / 11P
RoHS-6 Compliant Industrial Temperature 10Gb/s 10km XFP Optical Transceiver
More results


유사한 설명 - FTLX1413D3BCL

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Finisar Corporation.
FTLX1412M3BTL FINISAR-FTLX1412M3BTL Datasheet
239Kb / 11P
RoHS-6 Compliant Industrial Temperature 10Gb/s 10km XFP Optical Transceiver
FTLX1412D3BCL FINISAR-FTLX1412D3BCL Datasheet
254Kb / 11P
RoHS-6 Compliant 10Gb/s 10km Datacom XFP Optical Transceiver
FTLX1412M3BCL FINISAR-FTLX1412M3BCL Datasheet
256Kb / 11P
RoHS-6 Compliant 10Gb/s 10km XFP Optical Transceiver
FTLX8511D3 FINISAR-FTLX8511D3 Datasheet
311Kb / 11P
RoHS-6 Compliant 10Gb/s 850nm Multimode Datacom XFP Optical Transceiver
FTRX-1811-3 FINISAR-FTRX-1811-3 Datasheet
457Kb / 11P
10Gb/s 80km XFP Optical Transceiver
FTLX1412D3BTL FINISAR-FTLX1412D3BTL Datasheet
269Kb / 11P
RoHS-6 Compliant Industrial Temperature 10Gb/s 10km XFP Optical Transceiver
FTLX1412M3BNL FINISAR-FTLX1412M3BNL Datasheet
179Kb / 11P
RoHS-6 Compliant Extended Temperature 10Gb/s 10km XFP Optical Transceiver
FTLX1413M3BCL FINISAR-FTLX1413M3BCL Datasheet
624Kb / 11P
10Gb/s, 10km XFP Optical Transceiver
FTLX8511D3BTL FINISAR-FTLX8511D3BTL Datasheet
255Kb / 11P
Industrial Temperature Range 10Gb/s 850nm Multimode Datacom XFP Optical Transceiver
FTLX8512D3BTL FINISAR-FTLX8512D3BTL Datasheet
293Kb / 11P
Industrial Temperature Range 10Gb/s 850nm Multimode Datacom XFP Optical Transceiver
More results




Finisar Corporation. 에 대하여


Finisar Corporation은 광통신 제품을 설계, 개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 1988년에 설립되었으며 미국 캘리포니아 서니베일에 본사가 있습니다.

이 회사의 제품에는 광 트랜시버, 활성 광 케이블, 광 엔진, 광 구성 요소, 파장 선택 스위치, 네트워크 성능 테스트 및 모니터링 시스템이 포함됩니다. Finisar의 제품은 데이터 통신 및 원격 통신 네트워크, 저장 영역 네트워크 및 고성능 컴퓨팅을 포함한 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

2018년 12월 Finisar는 공학 재료 및 광전자 부품 분야의 글로벌 리더인 II-VI Incorporated에 인수되었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com