전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MMSZ5221BT1 데이터시트 (PDF) - Motorola, Inc

MMSZ5221BT1 Datasheet PDF - Motorola, Inc
부품명 MMSZ5221BT1
다운로드  MMSZ5221BT1 다운로드
파일 크기   100.93 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  MOTOROLA [Motorola, Inc]
홈페이지  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
상세설명 Surface Mount Silicon Zener Diodes

MMSZ5221BT1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MMSZ5221BT1 Datasheet PDF - Motorola, Inc

부품명 MMSZ5221BT1
다운로드  MMSZ5221BT1 Click to download

파일 크기   100.93 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  MOTOROLA [Motorola, Inc]
홈페이지  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
상세설명 Surface Mount Silicon Zener Diodes

MMSZ5221BT1 데이터시트 (HTML) - Motorola, Inc


MMSZ5221BT1 제품 세부 정보

Surface Mount Sillicon Zener Diodes Plastic SOT-123 Package

Three complete series of Zener Diodes are offered in the convenient, surface mount plastic SOD-123 package. These devices provide a convenient alternative to the leadless 34 package style.

• 500 mW Rating on FR-4 or FR-5 Board
• Package Designed for Optimal Automated Board Assembly
• Corrosion Resistant Finish, Easily Solderable
• ESD Rating of Class 3 (exceeding 16 kV) per the Human Body Model
• Small Package Size for High Density Applications
• Available in 8 mm Tape and Reel
   Add “T1” to the device number to order the 7 inch/3000 unit reel.
   Add “T3” to the device number to order the 13 inch/10,000 unit reel.
• Wafer Fab Location: Phoenix, Arizona
   Assembly/Test Location: Seremban, Malaysia

MMSZ5221BT1 thru MMSZ5270BT1
• General Purpose, Medium Current
• Wide Voltage Range — 2.4 to 91 Volts

MMSZ4678T1 thru MMSZ4717T1
• Low Operating Currents, Low Leakage, Sharp Breakdown Characteristics
• Wide Voltage Range — 1.8 to 43 Volts

MMSZ2V4T1 thru MMSZ75T1
• Specified Similar to European BZV55C Series
• Wide Voltage Range — 2.4 to 75 Volts




유사한 부품 번호 - MMSZ5221BT1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ON Semiconductor
MMSZ5221BT1 ONSEMI-MMSZ5221BT1 Datasheet
75Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
January, 2005 ??Rev. 5
MMSZ5221BT1 ONSEMI-MMSZ5221BT1 Datasheet
76Kb / 6P
Zener Voltage Regulators 500 mW SOD??23 Surface Mount
January, 2006 ??Rev. 7
MMSZ5221BT1/D ONSEMI-MMSZ5221BT1/D Datasheet
174Kb / 7P
Zener Voltage Regulators 500 mW SOD−123 Surface Mount
May, 2019 - Rev. 15
MMSZ5221BT1G ONSEMI-MMSZ5221BT1G Datasheet
75Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
January, 2005 ??Rev. 5
MMSZ5221BT1G ONSEMI-MMSZ5221BT1G Datasheet
76Kb / 6P
Zener Voltage Regulators 500 mW SOD??23 Surface Mount
January, 2006 ??Rev. 7
More results


유사한 설명 - MMSZ5221BT1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
BZX84B2V4 PANJIT-BZX84B2V4 Datasheet
114Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W_09 Datasheet
143Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW_10 Datasheet
121Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMBZ5229AW PANJIT-MMBZ5229AW_09 Datasheet
127Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ4687-V PANJIT-MMSZ4687-V_10 Datasheet
77Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
PZ6.2B PANJIT-PZ6.2B Datasheet
90Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
MM5Z2V4 SUNMATE-MM5Z2V4_16 Datasheet
381Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ252H SUNMATE-SZ252H_15 Datasheet
561Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
ZPX3.0 SUNMATE-ZPX3.0 Datasheet
522Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results




Motorola, Inc 에 대하여


Motorola, Inc.는 1928 년에 설립 된 미국 다국적 통신 회사였습니다. 일리노이 주 샴 버그에 본사를두고 휴대 전화, 통신 장비 및 반도체의 가장 큰 공급 업체 중 하나였습니다. Motorola는 역사를 통해 세계 최초의 상업적으로 이용 가능한 휴대 전화, Dynatac 및 세계 최초의 양방향 호출기 인 Pageboy의 개발을 포함하여 통신 분야의 혁신으로 유명했습니다.

2011 년 Motorola는 Motorola Mobility와 Motorola Solutions의 두 회사로 나뉘 었습니다. Motorola Mobility는 나중에 2012 년 Google에 의해 인수되었으며 현재 Lenovo의 자회사입니다. Motorola Solutions는 공공 안전 및 상업 및 산업 커뮤니케이션 솔루션에 중점을 둡니다. 이 회사는 양방향 라디오, 모바일 컴퓨팅 장치 및 네트워크 인프라 장비를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

모토로라는 휴대폰 산업의 개척자 중 한 명이며 혁신과 기술 발전의 풍부한 역사를 가지고 있습니다. 이 회사의 유산은 자회사를 통해 계속되고 있으며 기술과 제품은 전 세계적으로 계속 사용되고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com