전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

DAGNH1501200 데이터시트 (PDF) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

DAGNH1501200 Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
부품명 DAGNH1501200
다운로드  DAGNH1501200 다운로드
파일 크기   440.34 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
홈페이지  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
상세설명 IGBT Module 150A

DAGNH1501200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
DAGNH1501200 Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

부품명 DAGNH1501200
다운로드  DAGNH1501200 Click to download

파일 크기   440.34 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
홈페이지  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
상세설명 IGBT Module 150A

DAGNH1501200 데이터시트 (HTML) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.




유사한 부품 번호 - DAGNH1501200

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
DAGNH1001200 DACO-DAGNH1001200 Datasheet
439Kb / 3P
IGBT Module 100A
DAGNH100600 DACO-DAGNH100600 Datasheet
441Kb / 3P
IGBT Module 100A
More results


유사한 설명 - DAGNH1501200

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
MacMic
MMG150B065PD6EN MACMIC-MMG150B065PD6EN Datasheet
284Kb / 5P
650V 150A IGBT Module
MMG150D120B6HN MACMIC-MMG150D120B6HN Datasheet
540Kb / 5P
1200V 150A IGBT Module
MMG150D120B6UC MACMIC-MMG150D120B6UC Datasheet
714Kb / 6P
1200V 150A IGBT Module
MMG150D120UA6TN MACMIC-MMG150D120UA6TN Datasheet
518Kb / 5P
1200V 150A IGBT Module
MMG150D170B6EN MACMIC-MMG150D170B6EN Datasheet
307Kb / 5P
1700V 150A IGBT Module
MMG150D170B6TC MACMIC-MMG150D170B6TC Datasheet
1Mb / 6P
1700V 150A IGBT Module
MMG150Q120B6HN MACMIC-MMG150Q120B6HN Datasheet
521Kb / 5P
1200V 150A IGBT Module
MMG150S060B6EN MACMIC-MMG150S060B6EN Datasheet
401Kb / 5P
600V 150A IGBT Module
MMG150S060B6TC MACMIC-MMG150S060B6TC Datasheet
354Kb / 6P
600V 150A IGBT Module
MMG150D170B MACMIC-MMG150D170B Datasheet
1Mb / 3P
1700V 150A IGBT Module
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com