전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SPD82332B-2/TR 데이터시트 (PDF) - Will Semiconductor Ltd.

SPD82332B-2/TR Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.
부품명 SPD82332B-2/TR
다운로드  SPD82332B-2/TR 다운로드
파일 크기   350.79 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
홈페이지  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
상세설명 1-Line, 600W, TVS

SPD82332B-2/TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
SPD82332B-2/TR Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.

부품명 SPD82332B-2/TR
다운로드  SPD82332B-2/TR Click to download

파일 크기   350.79 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
홈페이지  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
상세설명 1-Line, 600W, TVS

SPD82332B-2/TR 데이터시트 (HTML) - Will Semiconductor Ltd.




유사한 부품 번호 - SPD82332B-2/TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Will Semiconductor Ltd.
SPD82362B WILLSEMI-SPD82362B Datasheet
462Kb / 3P
1-Line, 600W, TVS
SPD82362B-2/TR WILLSEMI-SPD82362B-2/TR Datasheet
462Kb / 3P
1-Line, 600W, TVS
More results


유사한 설명 - SPD82332B-2/TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Will Semiconductor Ltd.
SPD82202B WILLSEMI-SPD82202B Datasheet
346Kb / 3P
1-Line, 600W, TVS
SPD82242B WILLSEMI-SPD82242B Datasheet
102Kb / 3P
1-Line, 600W, TVS
SPD82362B WILLSEMI-SPD82362B Datasheet
462Kb / 3P
1-Line, 600W, TVS
SPD82581B WILLSEMI-SPD82581B Datasheet
123Kb / 3P
1-Line, 600W, TVS
SPD82582B WILLSEMI-SPD82582B Datasheet
248Kb / 3P
1-Line, 600W, TVS
SPD82152B WILLSEMI-SPD82152B Datasheet
462Kb / 3P
1-Line, 600W, TVS
SPD826.52B WILLSEMI-SPD826.52B Datasheet
128Kb / 3P
1-Line, 600W, TVS
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST06-27CE SHINDENGEN-ST06-27CE Datasheet
1Mb / 6P
TVS 17.3A, 600W
ST06-30CE SHINDENGEN-ST06-30CE Datasheet
1Mb / 6P
TVS 15A, 600W
ST06-39CE SHINDENGEN-ST06-39CE Datasheet
1Mb / 6P
TVS 11A, 600W
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com