전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

WPMD4953 데이터시트 (PDF) - Will Semiconductor Ltd.

WPMD4953 Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.
부품명 WPMD4953
다운로드  WPMD4953 다운로드
파일 크기   2904.71 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
홈페이지  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
상세설명 Dual P-Channel, -30V, -4.9A, Power MOSFET

WPMD4953 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
WPMD4953 Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.

부품명 WPMD4953
다운로드  WPMD4953 Click to download

파일 크기   2904.71 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
홈페이지  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
상세설명 Dual P-Channel, -30V, -4.9A, Power MOSFET

WPMD4953 데이터시트 (HTML) - Will Semiconductor Ltd.




유사한 부품 번호 - WPMD4953

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPMD4953A WILLSEMI-WPMD4953A Datasheet
3Mb / 8P
Dual P-Channel, -20V, -3.4A, Power MOSFET
WPMD4953A-8/TR WILLSEMI-WPMD4953A-8/TR Datasheet
3Mb / 8P
Dual P-Channel, -20V, -3.4A, Power MOSFET
More results


유사한 설명 - WPMD4953

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4803 AOSMD-AO4803_11 Datasheet
614Kb / 6P
30V Dual P-Channel MOSFET
AO4807 AOSMD-AO4807_11 Datasheet
623Kb / 6P
30V Dual P-Channel MOSFET
AO4815 AOSMD-AO4815_10 Datasheet
174Kb / 4P
30V Dual P-Channel MOSFET
AO6801 AOSMD-AO6801_11 Datasheet
276Kb / 5P
30V Dual P-Channel MOSFET
AO6801A AOSMD-AO6801A Datasheet
336Kb / 5P
30V Dual P-Channel MOSFET
logo
TRINAMIC Motion Control...
TMC1320-LA TRINAMIC-TMC1320-LA Datasheet
1Mb / 12P
Dual N & P-Channel 30V Power MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPMD3002 WILLSEMI-WPMD3002 Datasheet
266Kb / 6P
Dual P-Channel, -30V, -4.9A, Power MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOSD21313C AOSMD-AOSD21313C Datasheet
334Kb / 5P
30V Dual P-Channel MOSFET
Rev.1.1: September 2019
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com