전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

DSC612NI3A-010G 데이터시트 (PDF) - Microchip Technology

DSC612NI3A-010G Datasheet PDF - Microchip Technology
부품명 DSC612NI3A-010G
다운로드  DSC612NI3A-010G 다운로드
파일 크기   1313.46 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  MICROCHIP [Microchip Technology]
홈페이지  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
상세설명 Two-Output Low Power MEMS Clock Generator

DSC612NI3A-010G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
DSC612NI3A-010G Datasheet PDF - Microchip Technology

부품명 DSC612NI3A-010G
다운로드  DSC612NI3A-010G Click to download

파일 크기   1313.46 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  MICROCHIP [Microchip Technology]
홈페이지  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
상세설명 Two-Output Low Power MEMS Clock Generator

DSC612NI3A-010G 데이터시트 (HTML) - Microchip Technology


DSC612NI3A-010G 제품 세부 정보

General Description
The DSC612NI3A-010G is a two-output low power MEMS clock generator.
The MEMS based clock generator eliminates the need of external crystal or reference clock.

Features
• Two LVCMOS clock outputs:
   16MHz, 32.768kHz
• Ultra-small package size: 2.0mm x 1.6mm 6L LGA
• High stability: ±20ppm
• Temperature range: -40°C to +85°C
• Low power consumption: ~5mA (both outputs active)
• Wide supply voltage range: 1.71V -3.63V VDD
• Excellent shock and vibration immunity
• High reliability
• Lead free and RoHS compliant
• AEC-Q100 automotive grade available




유사한 부품 번호 - DSC612NI3A-010G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Microchip Technology
DSC612NI3A-010T MICROCHIP-DSC612NI3A-010T Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 29, 2018 Revision 1.0
DSC612NI3A-010TT MICROCHIP-DSC612NI3A-010TT Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 29, 2018 Revision 1.0
More results


유사한 설명 - DSC612NI3A-010G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Microchip Technology
DSC612NI3A-010T MICROCHIP-DSC612NI3A-010T Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 29, 2018 Revision 1.0
DSC612NL3A-019A MICROCHIP-DSC612NL3A-019A Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
July 10, 2019 Revision 1.0
DSC612PI2A-012Q MICROCHIP-DSC612PI2A-012Q Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 15, 2018 Revision 1.0
DSC612PI2A-0130 MICROCHIP-DSC612PI2A-0130 Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 20, 2018 Revision 1.0
DSC612PI3A-010J MICROCHIP-DSC612PI3A-010J Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 15, 2018 Revision 1.0
DSC612PL2A-0130 MICROCHIP-DSC612PL2A-0130 Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 21, 2018 Revision 1.0
DSC612PL2A-0132 MICROCHIP-DSC612PL2A-0132 Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 21, 2018 Revision 1.0
DSC612RA3A-010S MICROCHIP-DSC612RA3A-010S Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 29, 2018 Revision 1.0
DSC612RI1A-012M MICROCHIP-DSC612RI1A-012M Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 15, 2018 Revision 1.0
DSC612RI3A-010G MICROCHIP-DSC612RI3A-010G Datasheet
1Mb / 5P
Two-Output Low Power MEMS Clock Generator
November 29, 2018 Revision 1.0
More results




Microchip Technology 에 대하여


Microchip Technology는 1989 년에 설립 된 미국 반도체 회사입니다.
이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 아날로그, 메모리 및 보안 제품을 제공합니다.
Microchip은 세계에서 가장 큰 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 저전력 설계에 대한 전문 지식과 에너지 절약 기술에 대한 초점으로 유명합니다.
이 회사는 또한 고객이 제품을 설계하고 프로토 타입 할 수 있도록 개발 도구 및 소프트웨어를 제공합니다.
Microchip은 70 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com