전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MC74HC164A 데이터시트 (PDF) - ON Semiconductor

MC74HC164A Datasheet PDF - ON Semiconductor
부품명 MC74HC164A
다운로드  MC74HC164A 다운로드
파일 크기   195.12 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  ONSEMI [ON Semiconductor]
홈페이지  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
상세설명 8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift Register

MC74HC164A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MC74HC164A Datasheet PDF - ON Semiconductor

부품명 MC74HC164A
다운로드  MC74HC164A Click to download

파일 크기   195.12 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  ONSEMI [ON Semiconductor]
홈페이지  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
상세설명 8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift Register

MC74HC164A 데이터시트 (HTML) - ON Semiconductor


MC74HC164A 제품 세부 정보

8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift Register
High−Performance Silicon−Gate CMOS

The MC74HC164A is identical in pinout to the LS164. The device inputs are compatible with standard CMOS outputs; with pullup resistors, they are compatible with LSTTL outputs.
The MC74HC164A is an 8−bit, serial−input to parallel−output shift register. Two serial data inputs, A1 and A2, are provided so that one input may be used as a data enable. Data is entered on each rising edge of the clock. The active−low asynchronous Reset overrides the Clock and Serial Data inputs.

Features
• Output Drive Capability: 10 LSTTL Loads
• Outputs Directly Interface to CMOS, NMOS, and TTL
• Operating Voltage Range: 2.0 V to 6.0 V
• Low Input Current: 1 μA
• High Noise Immunity Characteristic of CMOS Devices
• In Compliance with the JEDEC Standard No. 7 A Requirements
• Chip Complexity: 244 FETs or 61 Equivalent Gates
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




유사한 부품 번호 - MC74HC164A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ON Semiconductor
MC74HC164A ONSEMI-MC74HC164A Datasheet
184Kb / 11P
8?묪it Serial?묲nput/Parallel?뭀utput Shift Register
October, 2006 ??Rev. 4
MC74HC164A ONSEMI-MC74HC164A Datasheet
151Kb / 11P
8-Bit Serial-Input/Parallel- Output Shift Register
July, 2012 ??Rev. 6
MC74HC164AD ONSEMI-MC74HC164AD Datasheet
184Kb / 11P
8?묪it Serial?묲nput/Parallel?뭀utput Shift Register
October, 2006 ??Rev. 4
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
MC74HC164AD ARTSCHIP-MC74HC164AD Datasheet
744Kb / 13P
8-BIT PARALLEL-OUT SERIAL SHIFT REGISTERS
logo
ON Semiconductor
MC74HC164ADG ONSEMI-MC74HC164ADG Datasheet
184Kb / 11P
8?묪it Serial?묲nput/Parallel?뭀utput Shift Register
October, 2006 ??Rev. 4
More results


유사한 설명 - MC74HC164A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ON Semiconductor
MC74HC165A ONSEMI-MC74HC165A Datasheet
112Kb / 12P
8-Bit Serial or Parallel-Input/Serial-Output Shift Register
July, 2000 ??Rev. 4
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC164 SLS-SL74HC164 Datasheet
50Kb / 5P
8-Bit Serial-Input/Parallel-Output8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift Register
SL74LS164 SLS-SL74LS164 Datasheet
36Kb / 4P
8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift Register
logo
Integral Corp.
IN74AC164 INTEGRAL-IN74AC164 Datasheet
168Kb / 5P
8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift register
IN74ACT164 INTEGRAL-IN74ACT164 Datasheet
166Kb / 5P
8-BIT SERIAL-INPUT/PARALLEL-OUTPUT SHIFT REGISTER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LS164 KODENSHI-KK74LS164 Datasheet
279Kb / 5P
8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift Register
logo
Motorola, Inc
MC54-74HC164A MOTOROLA-MC54-74HC164A Datasheet
250Kb / 9P
8-BIT SERIAL-INPUT/PARALLEL-OUTPUT SHIFT REGISTER
MC54-74HC165A MOTOROLA-MC54-74HC165A Datasheet
288Kb / 9P
8-BIT SERIAL OR PARALLEL-INPUT/SERIAL-OUTPUT SHIFT REGISTER
logo
ON Semiconductor
MC74HC164B ONSEMI-MC74HC164B Datasheet
97Kb / 9P
8-Bit Serial-Input/Parallel- Output Shift Register
March, 2016 ??Rev. 2
MC74HC164A ONSEMI-MC74HC164A_12 Datasheet
151Kb / 11P
8-Bit Serial-Input/Parallel- Output Shift Register
July, 2012 ??Rev. 6
More results




ON Semiconductor 에 대하여


ON Semiconductor는 자동차, 컴퓨팅, 소비재, 산업 및 통신 시장을 포함한 다양한 응용 분야를 위한 광범위한 반도체 제품을 설계, 개발 및 제조하는 상장 회사입니다.
이 회사는 1999년에 설립되었으며 애리조나주 피닉스에 본사가 있습니다.
ON Semiconductor는 무엇보다도 전력 MOSFET, 다이오드, 정류기, 전압 조정기를 포함하여 전력 관리, 아날로그 및 이산 반도체의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.
이 회사의 제품은 에너지 효율적이고 안정적이며 비용 효율적이도록 설계되었으며 휴대용 전자 장치, 산업 자동화 시스템, 재생 에너지 시스템 및 자동차 전자 장치를 비롯한 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
ON Semiconductor는 혁신과 고객 만족에 전념하고 있으며 고객의 요구를 충족하는 최고의 반도체 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com