전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FC2IMA16C 데이터시트 (PDF) - Schneider Electric

FC2IMA16C Datasheet PDF - Schneider Electric
부품명 FC2IMA16C
다운로드  FC2IMA16C 다운로드
파일 크기   54.49 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
상세설명 I-LINE TVSS UNIT 208Y/120V 3P 4WIRE 160K

FC2IMA16C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
FC2IMA16C Datasheet PDF - Schneider Electric

부품명 FC2IMA16C
다운로드  FC2IMA16C Click to download

파일 크기   54.49 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
상세설명 I-LINE TVSS UNIT 208Y/120V 3P 4WIRE 160K

FC2IMA16C 데이터시트 (HTML) - Schneider Electric




유사한 부품 번호 - FC2IMA16C

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
FC2IMA12C SCHNEIDER-FC2IMA12C Datasheet
50Kb / 1P
US-SURGELOGIC I-LINE 208Y/120
More results


유사한 설명 - FC2IMA16C

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
FC1IMA12C SCHNEIDER-FC1IMA12C Datasheet
54Kb / 1P
I-LINE TVSS UNIT 120/240,1PH,3WIRE,120KA
FC1IMA24C SCHNEIDER-FC1IMA24C Datasheet
54Kb / 1P
I-LINE TVSS UNIT 120/240,1PH,3WIRE,240KA
FC2IMA12C SCHNEIDER-FC2IMA12C Datasheet
50Kb / 1P
US-SURGELOGIC I-LINE 208Y/120
FC3IMA16C SCHNEIDER-FC3IMA16C Datasheet
53Kb / 1P
I-LINE TVSS UNIT 240/120,3PH,4WIRE,160KA
FC3IMA24C SCHNEIDER-FC3IMA24C Datasheet
54Kb / 1P
I-LINE TVSS UNIT 240/120,3PH,4WIRE,240KA
FC4IMA12C SCHNEIDER-FC4IMA12C Datasheet
54Kb / 1P
I-LINE TVSS UNIT 480Y/277V 3P 4WIRE 120K
FC4IMA24C SCHNEIDER-FC4IMA24C Datasheet
54Kb / 1P
I-LINE TVSS UNIT 480Y/277V 3P 4WIRE 240K
TVS2HWA50X SCHNEIDER-TVS2HWA50X Datasheet
94Kb / 2P
TVSS - HWA - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 50kA
May 19, 2020
TVS2HWA80X SCHNEIDER-TVS2HWA80X Datasheet
114Kb / 2P
TVSS - HWA - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 80kA
May 19, 2020
TVS3HWA80X SCHNEIDER-TVS3HWA80X Datasheet
136Kb / 2P
TVSS - HWA - 240/120V HLD - 3PH - 4 Wire - 80kA
May 19, 2020
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com