전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

VBTA4250N 데이터시트 (PDF) - VBsemi Electronics Co.,Ltd

VBTA4250N Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd
부품명 VBTA4250N
다운로드  VBTA4250N 다운로드
파일 크기   1441.04 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
홈페이지  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
상세설명 Dual P-Channel -20 V (D-S) MOSFET

VBTA4250N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
VBTA4250N Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd

부품명 VBTA4250N
다운로드  VBTA4250N Click to download

파일 크기   1441.04 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
홈페이지  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
상세설명 Dual P-Channel -20 V (D-S) MOSFET

VBTA4250N 데이터시트 (HTML) - VBsemi Electronics Co.,Ltd




유사한 부품 번호 - VBTA4250N

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBTA1220N VBSEMI-VBTA1220N Datasheet
484Kb / 9P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
VBTA161K VBSEMI-VBTA161K Datasheet
720Kb / 8P
N-Channel 60V (D-S) MOSFET
VBTA2245N VBSEMI-VBTA2245N Datasheet
658Kb / 8P
P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
VBTA2245NS VBSEMI-VBTA2245NS Datasheet
657Kb / 8P
P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
VBTA3230NS VBSEMI-VBTA3230NS Datasheet
710Kb / 8P
Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


유사한 설명 - VBTA4250N

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
SI3911DV VISHAY-SI3911DV Datasheet
47Kb / 4P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
18-Mar-02
SI7913DN VISHAY-SI7913DN Datasheet
67Kb / 5P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
13-Jun-05
SI3981DV VISHAY-SI3981DV Datasheet
86Kb / 6P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
29-Mar-04
SIA921EDJ VISHAY-SIA921EDJ Datasheet
124Kb / 7P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
02-Nov-09
SIA923EDJ VISHAY-SIA923EDJ Datasheet
120Kb / 7P
Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
19-Jul-10
SIB911DK VISHAY-SIB911DK Datasheet
232Kb / 5P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
14-May-07
SI9933CDY-T1-GE3 VISHAY-SI9933CDY-T1-GE3 Datasheet
276Kb / 10P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
04-Aug-08
SI6981DQ VISHAY-SI6981DQ_16 Datasheet
107Kb / 6P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
02-Jun-08
SIA911EDJ VISHAY-SIA911EDJ Datasheet
122Kb / 7P
Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
09-Mar-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VB4290 VBSEMI-VB4290 Datasheet
686Kb / 9P
Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com