전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NSGM75GB120AS 데이터시트 (PDF) - Nell Semiconductor Co., Ltd

NSGM75GB120AS Datasheet PDF - Nell Semiconductor Co., Ltd
부품명 NSGM75GB120AS
다운로드  NSGM75GB120AS 다운로드
파일 크기   2373.34 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
홈페이지  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd
상세설명 IGBT Module-Dual 75A/1200V IAP Package

NSGM75GB120AS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NSGM75GB120AS Datasheet PDF - Nell Semiconductor Co., Ltd

부품명 NSGM75GB120AS
다운로드  NSGM75GB120AS Click to download

파일 크기   2373.34 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
홈페이지  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd
상세설명 IGBT Module-Dual 75A/1200V IAP Package

NSGM75GB120AS 데이터시트 (HTML) - Nell Semiconductor Co., Ltd




유사한 부품 번호 - NSGM75GB120AS

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Nell Semiconductor Co.,...
NSGM75GB12A NELLSEMI-NSGM75GB12A Datasheet
878Kb / 6P
IGBT MODULE(2 IN ONE-PACKAGE)
More results


유사한 설명 - NSGM75GB120AS

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Nihon Inter Electronics...
PDMB75B12 NIEC-PDMB75B12 Datasheet
119Kb / 3P
IGBT MODULE Dual 75A 1200V
logo
Littelfuse
MG1275S-BA1MM LITTELFUSE-MG1275S-BA1MM Datasheet
1Mb / 6P
1200V 75A IGBT Module
logo
Nell Semiconductor Co.,...
NSGM100GB120AS NELLSEMI-NSGM100GB120AS Datasheet
2Mb / 6P
IGBT Module-Dual 100A/1200V IAP Package
NSGM150GB120AS NELLSEMI-NSGM150GB120AS Datasheet
2Mb / 6P
IGBT Module-Dual 150A/1200V IAP Package
logo
MacMic
MMG75J120U MACMIC-MMG75J120U Datasheet
567Kb / 5P
1200V 75A IGBT Module
MMG75J120U6HN MACMIC-MMG75J120U6HN Datasheet
339Kb / 5P
1200V 75A IGBT Module
MMG75J120U6TC MACMIC-MMG75J120U6TC Datasheet
623Kb / 6P
1200V 75A IGBT Module
MMG75J120UZ MACMIC-MMG75J120UZ Datasheet
535Kb / 4P
1200V 75A IGBT Module
MMG75S120B6HN MACMIC-MMG75S120B6HN Datasheet
451Kb / 5P
1200V 75A IGBT Module
MMG75S120B6TC MACMIC-MMG75S120B6TC Datasheet
359Kb / 6P
1200V 75A IGBT Module
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com