전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1200700258 데이터시트 (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1200700258 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
부품명 1200700258
다운로드  1200700258 다운로드
파일 크기   29.99 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
상세설명 Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles

1200700258 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1200700258 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

부품명 1200700258
다운로드  1200700258 Click to download

파일 크기   29.99 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
상세설명 Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles

1200700258 데이터시트 (HTML) - Molex Electronics Ltd.




유사한 부품 번호 - 1200700258

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
1200700251 MOLEX-1200700251 Datasheet
30Kb / 1P
Micro-Change (M12) US Dual Keyway Receptacle
1200700252 MOLEX-1200700252 Datasheet
40Kb / 1P
Micro-Change (M12) 5 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/2" - 14 NPT Threads, Male (Straight) 22 AWG PVC Leads, 0.305m (1.0) Length
10/19/2022
More results


유사한 설명 - 1200700258

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
1200062799 MOLEX-1200062799 Datasheet
29Kb / 2P
Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 5 Poles
1200110033 MOLEX-1200110033 Datasheet
24Kb / 1P
Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles, M12x1 and M14x1 Mounting Threads
1200110035 MOLEX-1200110035 Datasheet
24Kb / 1P
Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles, M12x1 and M14x1 Threads, Male
1200700229 MOLEX-1200700229 Datasheet
33Kb / 1P
Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles, M12x1 and PG9 Mounting Threads
1200700238 MOLEX-1200700238 Datasheet
46Kb / 1P
Micro-Change (M12) PCB Mounting Receptacle, 5 Poles, Female, Straight
1200700240 MOLEX-1200700240 Datasheet
46Kb / 1P
Micro-Change (M12) PCB Mounting Receptacle, 5 Poles, Female
1200700242 MOLEX-1200700242 Datasheet
47Kb / 1P
Micro-Change (M12) PCB Mounting Receptacle, 5 Poles, Male, Straight
1200708173 MOLEX-1200708173 Datasheet
24Kb / 1P
Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles, M12x1 and M14x1 Mounting Threads
1200708174 MOLEX-1200708174 Datasheet
24Kb / 1P
Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles, M12x1 and M14x1 Mounting Threads
1200700235 MOLEX-1200700235 Datasheet
36Kb / 1P
Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles, M16x1.5 Mounting Threads, PCB Pin
10/18/2022
More results




Molex Electronics Ltd. 에 대하여


Molex Electronics Ltd.는 Koch Industries, Inc.의 자회사이며 전자 및 광섬유 상호 연결 솔루션의 글로벌 제조업체입니다.

이 회사는 1938 년에 설립되었으며 일리노이 주 Lisle에 본사를두고 있습니다.

Molex는 커넥터, 케이블 어셈블리, 스위치 및 기타 수동 구성 요소를 포함한 광범위한 상호 연결 제품을 제공합니다.

이 제품은 자동차, 데이터 통신, 소비자 전자 제품, 산업 장비, 의료 기기 및 통신을 포함한 다양한 산업에서 사용됩니다.

40 개국 이상의 운영 및 시설을 통해 Molex는 인터커넥트 솔루션 시장에서 혁신 및 기술 리더십으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com