전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LZ2H6X5FU 데이터시트 (PDF) - Schneider Electric

LZ2H6X5FU Datasheet PDF - Schneider Electric
부품명 LZ2H6X5FU
다운로드  LZ2H6X5FU 다운로드
파일 크기   106.93 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
상세설명 Reversing Starter TeSys H 3kW-400V control 110-230VAC

LZ2H6X5FU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LZ2H6X5FU Datasheet PDF - Schneider Electric

부품명 LZ2H6X5FU
다운로드  LZ2H6X5FU Click to download

파일 크기   106.93 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
상세설명 Reversing Starter TeSys H 3kW-400V control 110-230VAC

LZ2H6X5FU 데이터시트 (HTML) - Schneider Electric




유사한 부품 번호 - LZ2H6X5FU

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
LZ2H6X53BD SCHNEIDER-LZ2H6X53BD Datasheet
110Kb / 3P
Reversing Starter TeSys H 3kW-400V control 24VDC Spring
Dec 24, 2020
LZ2H6X53FU SCHNEIDER-LZ2H6X53FU Datasheet
110Kb / 3P
Reversing Starter TeSys H 3kW-400V control 110-230VAC Spring
Dec 24, 2020
LZ2H6X5BD SCHNEIDER-LZ2H6X5BD Datasheet
106Kb / 3P
Reversing Starter TeSys H 3kW-400V control 24VDC
Dec 24, 2020
More results


유사한 설명 - LZ2H6X5FU

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
LZ1H2X43FU SCHNEIDER-LZ1H2X43FU Datasheet
109Kb / 3P
Starter TeSys H 0,75kW-400V control 110-230VAC Spring
Dec 24, 2020
LZ1H6X5BD SCHNEIDER-LZ1H6X5BD Datasheet
105Kb / 3P
Starter TeSys H 3kW-400V control 24VDC
Dec 24, 2020
LZ1H6X5FU SCHNEIDER-LZ1H6X5FU Datasheet
105Kb / 3P
Starter TeSys H 3kW-400V control 110-230VAC
Dec 24, 2020
LZ1H6X53BD SCHNEIDER-LZ1H6X53BD Datasheet
108Kb / 3P
Starter TeSys H 3kW-400V control 24VDC Spring
Dec 24, 2020
LZ1H6X53FU SCHNEIDER-LZ1H6X53FU Datasheet
108Kb / 3P
Starter TeSys H 3kW-400V control 110-230VAC Spring
Dec 24, 2020
LZ2H2X4FU SCHNEIDER-LZ2H2X4FU Datasheet
106Kb / 3P
Reversing Starter TeSys H 0,75kW-400V control 110-230VAC
Dec 24, 2020
LZ2H2X43FU SCHNEIDER-LZ2H2X43FU Datasheet
110Kb / 3P
Reversing Starter TeSys H 0,75kW-400V control 110-230VAC Spring
Dec 24, 2020
LZ2H6X5BD SCHNEIDER-LZ2H6X5BD Datasheet
106Kb / 3P
Reversing Starter TeSys H 3kW-400V control 24VDC
Dec 24, 2020
LZ2H6X53BD SCHNEIDER-LZ2H6X53BD Datasheet
110Kb / 3P
Reversing Starter TeSys H 3kW-400V control 24VDC Spring
Dec 24, 2020
LZ2H6X53FU SCHNEIDER-LZ2H6X53FU Datasheet
110Kb / 3P
Reversing Starter TeSys H 3kW-400V control 110-230VAC Spring
Dec 24, 2020
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com