전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

PHMB1200B12 데이터시트 (PDF) - Nihon Inter Electronics Corporation

PHMB1200B12 Datasheet PDF - Nihon Inter Electronics Corporation
부품명 PHMB1200B12
다운로드  PHMB1200B12 다운로드
파일 크기   156.65 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
홈페이지  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation
상세설명 IGBT MODULE Single 1200A 1200V

PHMB1200B12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
PHMB1200B12 Datasheet PDF - Nihon Inter Electronics Corporation

부품명 PHMB1200B12
다운로드  PHMB1200B12 Click to download

파일 크기   156.65 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
홈페이지  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation
상세설명 IGBT MODULE Single 1200A 1200V

PHMB1200B12 데이터시트 (HTML) - Nihon Inter Electronics Corporation




유사한 부품 번호 - PHMB1200B12

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Nihon Inter Electronics...
PHMB1200B12 NIEC-PHMB1200B12 Datasheet
197Kb / 3P
1200A 1200V
PHMB1200B12 NIEC-PHMB1200B12_1 Datasheet
197Kb / 3P
1200A 1200V
More results


유사한 설명 - PHMB1200B12

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Nihon Inter Electronics...
PHMB200B12 NIEC-PHMB200B12 Datasheet
114Kb / 3P
IGBT MODULE Single 200A 1200V
PHMB300B12 NIEC-PHMB300B12 Datasheet
115Kb / 4P
IGBT MODULE Single 300A 1200V
PHMB400B12 NIEC-PHMB400B12 Datasheet
114Kb / 3P
IGBT MODULE Single 400A 1200V
PHMB600B12 NIEC-PHMB600B12 Datasheet
113Kb / 3P
IGBT MODULE Single 600A 1200V
logo
Fuji Electric
2MBI1200U4G-120 FUJI-2MBI1200U4G-120 Datasheet
581Kb / 6P
IGBT MODULE (U series) 1200V / 1200A / 2 in one package
logo
Nihon Inter Electronics...
PHMB1200B12 NIEC-PHMB1200B12_1 Datasheet
197Kb / 3P
1200A 1200V
logo
Littelfuse
MG12200D-BN2MM LITTELFUSE-MG12200D-BN2MM Datasheet
1Mb / 5P
1200V 200A IGBT Module
MG12100D-BA1MM LITTELFUSE-MG12100D-BA1MM Datasheet
1Mb / 6P
1200V 100A IGBT Module
MG1275S-BA1MM LITTELFUSE-MG1275S-BA1MM Datasheet
1Mb / 6P
1200V 75A IGBT Module
logo
MacMic
MMG75S120B6HN MACMIC-MMG75S120B6HN Datasheet
451Kb / 5P
1200V 75A IGBT Module
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com