전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

852-1210 데이터시트 (PDF) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

852-1210 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
부품명 852-1210
다운로드  852-1210 다운로드
파일 크기   314.73 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
홈페이지  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
상세설명 SFP Module 1000BASE; LX Single-Mode 1310 nm LC; 10 km

852-1210 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
852-1210 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

부품명 852-1210
다운로드  852-1210 Click to download

파일 크기   314.73 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
홈페이지  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
상세설명 SFP Module 1000BASE; LX Single-Mode 1310 nm LC; 10 km

852-1210 데이터시트 (HTML) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG




유사한 부품 번호 - 852-1210

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
852-1200 WAGO-852-1200 Datasheet
314Kb / 3P
SFP Module 1000BASE; SX Multi-Mode 850 nm LC; 0.55 km; Extended
More results


유사한 설명 - 852-1210

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Optoway Technology Inc
SPS-2110G OPTOWAY-SPS-2110G Datasheet
171Kb / 5P
10 Gb/s / 10 km / 1310 nm SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-4110G OPTOWAY-SPS-4110G Datasheet
171Kb / 5P
8.5 Gb/s / 10 km / 1310 nm SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-4110WG OPTOWAY-SPS-4110WG_07 Datasheet
169Kb / 5P
8.5 Gb/s / 10 km / 1310 nm Digital Diagnostic SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-2110AWG OPTOWAY-SPS-2110AWG Datasheet
188Kb / 5P
10 Gb/s / 10 km / 1310 nm Digital Diagnostic SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-2110BWG OPTOWAY-SPS-2110BWG Datasheet
188Kb / 5P
10 Gb/s / 10 km / 1310 nm Digital Diagnostic SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-2110WG OPTOWAY-SPS-2110WG Datasheet
188Kb / 5P
10 Gb/s / 10 km / 1310 nm Digital Diagnostic SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-6110AWG OPTOWAY-SPS-6110AWG Datasheet
232Kb / 7P
16G FC / 1310 nm / 10 km Digital Diagnostic SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-6110BWG OPTOWAY-SPS-6110BWG Datasheet
232Kb / 7P
16G FC / 1310 nm / 10 km Digital Diagnostic SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-6110WG OPTOWAY-SPS-6110WG Datasheet
232Kb / 7P
16G FC / 1310 nm / 10 km Digital Diagnostic SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N286-01GLX-SLX TRIPPLITE-N286-01GLX-SLX Datasheet
163Kb / 3P
HP J4859C Compatible 1000Base-LX LC SFP Transceiver, DDM, Singlemode, 1310 nm, 10 km
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com