전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FSF5X20 데이터시트 (PDF) - Schurter Inc.

FSF5X20 Datasheet PDF - Schurter Inc.
부품명 FSF5X20_V01
다운로드  FSF5X20 다운로드
파일 크기   318.62 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  SCHURTER [Schurter Inc.]
홈페이지  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
상세설명 Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC

FSF5X20 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
FSF5X20 Datasheet PDF - Schurter Inc.

부품명 FSF5X20_V01
다운로드  FSF5X20 Click to download

파일 크기   318.62 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  SCHURTER [Schurter Inc.]
홈페이지  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
상세설명 Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC

FSF5X20 데이터시트 (HTML) - Schurter Inc.




유사한 부품 번호 - FSF5X20_V01

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schurter Inc.
FSF5X20 SCHURTER-FSF5X20_V02 Datasheet
318Kb / 4P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC
04.01.2022
More results


유사한 설명 - FSF5X20_V01

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schurter Inc.
00341527 SCHURTER-00341527 Datasheet
362Kb / 3P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC
00343851 SCHURTER-00343851 Datasheet
294Kb / 3P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, cULus, 250 VAC
00011001 SCHURTER-00011001 Datasheet
338Kb / 2P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, H, 250 VAC
FSF5X20 SCHURTER-FSF5X20 Datasheet
303Kb / 4P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC
FSK5X20 SCHURTER-FSK5X20 Datasheet
184Kb / 3P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, cULus, 250 VAC
SP5X20 SCHURTER-SP5X20 Datasheet
306Kb / 3P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, H, 250 VAC
FSK5X20 SCHURTER-FSK5X20_V01 Datasheet
223Kb / 4P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, cULus, 250 VAC
29.09.2021
7010.3110 SCHURTER-7010.3110_V02 Datasheet
269Kb / 4P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, 220 VAC
04.01.2022
FSK5X20 SCHURTER-FSK5X20_V02 Datasheet
223Kb / 4P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, cULus, 250 VAC
04.01.2022
FSF5X20 SCHURTER-FSF5X20_V02 Datasheet
318Kb / 4P
Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC
04.01.2022
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com