전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TPS63805YFFR 데이터시트 (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
TPS63805YFFR Datasheet PDF - Texas Instruments
부품명 TPS63805YFFR
다운로드  TPS63805YFFR 다운로드
파일 크기   3386.74 Kbytes
페이지   42 Pages
제조업체  TI [Texas Instruments]
홈페이지  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
상세설명 TPS6380x High-Efficiency, Low IQ Buck-Boost Converter with Small Solution Size

TPS63805YFFR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TPS63805YFFR Datasheet PDF - Texas Instruments

부품명 TPS63805YFFR
다운로드  TPS63805YFFR Click to download

파일 크기   3386.74 Kbytes
페이지   42 Pages
제조업체  TI [Texas Instruments]
홈페이지  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
상세설명 TPS6380x High-Efficiency, Low IQ Buck-Boost Converter with Small Solution Size

TPS63805YFFR 데이터시트 (HTML) - Texas Instruments




유사한 부품 번호 - TPS63805YFFR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Texas Instruments
TPS63805YFFR TI1-TPS63805YFFR Datasheet
560Kb / 22P
High Current, High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter
TPS63805YFFR TI1-TPS63805YFFR Datasheet
3Mb / 46P
TPS6380x 2-A, High-efficient, Low IQ Buck-boost Converter with Small Solution Size
More results


유사한 설명 - TPS63805YFFR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Intersil Corporation
ISL9104 INTERSIL-ISL9104 Datasheet
345Kb / 13P
500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter
ISL9103 INTERSIL-ISL9103 Datasheet
336Kb / 13P
500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter
June 26, 2009
logo
Richtek Technology Corp...
RT6158H RICHTEK-RT6158H Datasheet
311Kb / 12P
High Efficiency, Low Quiescent, 3A Buck-Boost Converter
logo
Renesas Technology Corp
ISL9103 RENESAS-ISL9103 Datasheet
689Kb / 14P
500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter
ISL9104 RENESAS-ISL9104 Datasheet
730Kb / 14P
500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter
logo
Texas Instruments
TPS63802 TI1-TPS63802 Datasheet
1Mb / 28P
2-A, High-Efficient, Low IQ Buck-Boost Converter with Small Solution Size
TPS63805 TI1-TPS63805_V01 Datasheet
3Mb / 46P
TPS6380x 2-A, High-efficient, Low IQ Buck-boost Converter with Small Solution Size
logo
Analog Devices
MAX77348A AD-MAX77348A Datasheet
1Mb / 31P
Ultra-Low IQ, Low-Noise 3.5W Buck-Boost Converter
Rev 0; 10/22
logo
Richtek Technology Corp...
RT6160A RICHTEK-RT6160A Datasheet
2Mb / 32P
Low Quiescent, High Efficiency 3A Buck-Boost Converter with I2C Interface
July 2023
RT6160D RICHTEK-RT6160D Datasheet
2Mb / 32P
Low Quiescent, High Efficiency 3A Buck-Boost Converter with I2C Interface
May 2023
More results




Texas Instruments 에 대하여


Texas Instruments (TI)는 반도체 및 컴퓨터 기술 제품을 설계하고 제조하는 공개 거래 회사입니다.

1930 년에 설립되었으며 텍사스 달라스에 본사를두고 있습니다.

TI는 아날로그 및 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 생산뿐만 아니라 임베디드 프로세서 및 기타 마이크로 컨트롤러 제품의 글로벌 리더입니다.

이 회사는 자동차, 커뮤니케이션, 컴퓨팅, 산업 및 소비자 전자 제품을 포함한 다양한 산업 분야의 고객에게 서비스를 제공합니다.

TI의 제품 포트폴리오에는 데이터 변환기, 앰프 및 비교기, 전원 관리 IC, 마이크로 컨트롤러, 센서 및 무선 연결 솔루션이 포함됩니다.

TI는 혁신과 고객 만족에 전념하고 있으며, 고품질의 안정적인 제품을 고객에게 제공하는 오랜 역사를 가지고 있습니다.

지속 가능성과 에너지 효율에 중점을 둔 Ti는 기술과 제품을 통해 세계에 긍정적 인 영향을 미치는 데 전념하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com