전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

2002-1393 데이터시트 (PDF) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

2002-1393 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
부품명 2002-1393
다운로드  2002-1393 다운로드
파일 크기   137.83 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
홈페이지  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
상세설명 Seperator plate; 2 mm thick; oversized; gray

2002-1393 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
2002-1393 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

부품명 2002-1393
다운로드  2002-1393 Click to download

파일 크기   137.83 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
홈페이지  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
상세설명 Seperator plate; 2 mm thick; oversized; gray

2002-1393 데이터시트 (HTML) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG




유사한 부품 번호 - 2002-1393

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
2002-1391 WAGO-2002-1391 Datasheet
96Kb / 3P
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray
24.11.2021
2002-1392 WAGO-2002-1392 Datasheet
107Kb / 3P
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; orange
24.11.2021
2002-1394 WAGO-2002-1394 Datasheet
165Kb / 3P
Seperator plate; 2 mm thick; oversized; orange
24.11.2021
More results


유사한 설명 - 2002-1393

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
2002-2295 WAGO-2002-2295 Datasheet
117Kb / 3P
Separator plate; oversized upper deck; snap-fit type; 2 mm thick; gray
24.11.2021
2002-2296 WAGO-2002-2296 Datasheet
182Kb / 3P
Separator plate; oversized upper deck; snap-fit type; 2 mm thick; orange
24.11.2021
2002-2791 WAGO-2002-2791 Datasheet
77Kb / 3P
End plate; 0.8 mm thick; gray
24.11.2021
2002-1293 WAGO-2002-1293 Datasheet
123Kb / 3P
Seperator plate; 2 mm thick; oversized; gray
24.11.2021
2002-1294 WAGO-2002-1294 Datasheet
158Kb / 3P
Seperator plate; 2 mm thick; oversized; orange
24.11.2021
2002-1394 WAGO-2002-1394 Datasheet
165Kb / 3P
Seperator plate; 2 mm thick; oversized; orange
24.11.2021
2002-1493 WAGO-2002-1493 Datasheet
112Kb / 3P
Seperator plate; 2 mm thick; oversized; gray
24.11.2021
2002-1494 WAGO-2002-1494 Datasheet
144Kb / 3P
Seperator plate; 2 mm thick; oversized; orange
24.11.2021
2002-1593 WAGO-2002-1593 Datasheet
73Kb / 2P
Separator plate; 1 mm thick; gray
25.11.2021
2000-2291 WAGO-2000-2291 Datasheet
53Kb / 3P
End plate; 0.7 mm thick; gray
24.11.2021
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com