전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

102A-40KV-NEG 데이터시트 (PDF) - TDK Electronics

102A-40KV-NEG Datasheet PDF - TDK Electronics
부품명 102A-40KV-NEG
다운로드  102A-40KV-NEG 다운로드
파일 크기   210.6 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  TDK [TDK Electronics]
홈페이지  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
상세설명 High Voltage Power Supplies

102A-40KV-NEG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
102A-40KV-NEG Datasheet PDF - TDK Electronics

부품명 102A-40KV-NEG
다운로드  102A-40KV-NEG Click to download

파일 크기   210.6 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  TDK [TDK Electronics]
홈페이지  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
상세설명 High Voltage Power Supplies

102A-40KV-NEG 데이터시트 (HTML) - TDK Electronics




유사한 부품 번호 - 102A-40KV-NEG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TDK Electronics
102A-40KV-POS TDK-102A-40KV-POS Datasheet
210Kb / 2P
High Voltage Power Supplies
April 07, 2022
More results


유사한 설명 - 102A-40KV-NEG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
High Voltage Power Solu...
ACN2132L8 HVPSI-ACN2132L8 Datasheet
56Kb / 2P
HIGH VOLTAGE POWER SUPPLIES
ACN2234L25 HVPSI-ACN2234L25_15 Datasheet
515Kb / 2P
High Voltage Power Supplies
ACN2422L10 HVPSI-ACN2422L10_15 Datasheet
608Kb / 2P
High Voltage Power Supplies
logo
TDK Electronics
152A-4KV-NEG TDK-152A-4KV-NEG Datasheet
209Kb / 1P
High Voltage Power Supplies
102A-1KV-POS TDK-102A-1KV-POS Datasheet
209Kb / 1P
High Voltage Power Supplies
102A-5KV-NEG TDK-102A-5KV-NEG Datasheet
209Kb / 1P
High Voltage Power Supplies
102A-20KV-POS TDK-102A-20KV-POS Datasheet
210Kb / 2P
High Voltage Power Supplies
April 07, 2022
102A-30KV-NEG TDK-102A-30KV-NEG Datasheet
210Kb / 2P
High Voltage Power Supplies
April 07, 2022
102A-6KV-POS TDK-102A-6KV-POS Datasheet
210Kb / 2P
High Voltage Power Supplies
April 07, 2022
152A-2KV-NEG TDK-152A-2KV-NEG Datasheet
210Kb / 2P
High Voltage Power Supplies
April 07, 2022
More results




TDK Electronics 에 대하여


TDK Electronics는 일본에 본사를 둔 다국적 전자 회사 인 TDK Corporation의 자회사입니다.
TDK Electronics는 커패시터, 인덕터 및 페라이트 비드와 같은 전자 부품의 설계 및 제조를 전문으로하여 소비자 전자 장치, 자동차 및 산업 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야에 사용됩니다.
이 회사는 고품질 제품과 혁신적인 솔루션으로 유명하며 전자 산업에서 강력한 명성을 얻었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com