전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

62100-2000 데이터시트 (PDF) - Molex Electronics Ltd.

62100-2000 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
부품명 62100-2000
다운로드  62100-2000 다운로드
파일 크기   274.94 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
상세설명 IDT Ribbon Cable Hand Tool Module

62100-2000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
62100-2000 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

부품명 62100-2000
다운로드  62100-2000 Click to download

파일 크기   274.94 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
상세설명 IDT Ribbon Cable Hand Tool Module

62100-2000 데이터시트 (HTML) - Molex Electronics Ltd.


62100-2000 제품 세부 정보

FEATURES
This IDT Ribbon Cable Module is used with the 63600-0478 Pistol Power Handle and the 11-31-3337 Power
Adapter. It is also used in the 62100-3200 Manual Press.
It is a simple design for easy termination of flat ribbon cable into the Molex 2.0mm Mill-Grid™ IDT Dual Row
connector, 87568 Series, with or without the optional polarizing key and locking ramp.
The tool is easily adjusted for circuit sizes from 10 to 50.
An adjustable cable stop allows the operator to consistently produce quality “Feed-To”, “Feed-Through”, or
Daisy Chain” type harnesses.
The module by itself measures 32mm (1.26”) by 37mm (1.45”) by95mm (3.74”) and weights 0.22 kg (0.50 lb).




유사한 부품 번호 - 62100-2000

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
MolexKits
62100-2000 MOLEXKITS-62100-2000 Datasheet
39Kb / 3P
Vertical and Right Angle Header, IDT Receptacle
62100-2000 MOLEXKITS-62100-2000 Datasheet
40Kb / 3P
Vertical Header and IDT Receptacle
logo
Molex Electronics Ltd.
62100-2000 MOLEX11-62100-2000 Datasheet
45Kb / 1P
IDT - Manual - Handtool
More results


유사한 설명 - 62100-2000

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
57290-5000 MOLEX11-57290-5000 Datasheet
24Kb / 1P
IDT Hand Tool
62100-0100 MOLEX11-62100-0100 Datasheet
27Kb / 1P
Ferrule Crimp Hand Tool IDT
62100-0200 MOLEX11-62100-0200 Datasheet
27Kb / 1P
Ferrule Crimp Hand Tool IDT
0638170100 MOLEX11-0638170100 Datasheet
28Kb / 1P
Manual Ribbon Cable Cutter Hand Tool
63600-0478 MOLEX-63600-0478_V01 Datasheet
828Kb / 4P
IDT Manual Hand Tool
07-27-15
ATS-621009800 MOLEX-ATS-621009800 Datasheet
1Mb / 7P
IDT Hand Tool Module
09-20-10
ATS-638259900 MOLEX-ATS-638259900 Datasheet
1Mb / 6P
IDT Hand Tool
05-24-13
0621002200 MOLEX-0621002200 Datasheet
75Kb / 14P
Manual Press with IDT Ribbon Cable Tool Kit
11/02/2021
621000799 MOLEX-621000799 Datasheet
248Kb / 11P
IDT SL Hand Tool Module
2-06-06
ATS-636000478 MOLEX-ATS-636000478 Datasheet
828Kb / 4P
IDT Manual Hand Tool
07-27-15
More results




Molex Electronics Ltd. 에 대하여


Molex Electronics Ltd.는 Koch Industries, Inc.의 자회사이며 전자 및 광섬유 상호 연결 솔루션의 글로벌 제조업체입니다.

이 회사는 1938 년에 설립되었으며 일리노이 주 Lisle에 본사를두고 있습니다.

Molex는 커넥터, 케이블 어셈블리, 스위치 및 기타 수동 구성 요소를 포함한 광범위한 상호 연결 제품을 제공합니다.

이 제품은 자동차, 데이터 통신, 소비자 전자 제품, 산업 장비, 의료 기기 및 통신을 포함한 다양한 산업에서 사용됩니다.

40 개국 이상의 운영 및 시설을 통해 Molex는 인터커넥트 솔루션 시장에서 혁신 및 기술 리더십으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com