전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

VTA21-FWC12 데이터시트 (PDF) - ETA-USA

VTA21-FWC12 Datasheet PDF - ETA-USA
부품명 VTA21-FWC12
다운로드  VTA21-FWC12 다운로드
파일 크기   6299.01 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  ETA-USA [ETA-USA]
홈페이지  https://www.eta-usa.com/
Logo ETA-USA - ETA-USA
상세설명 25W Isolated Power Supply

VTA21-FWC12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
VTA21-FWC12 Datasheet PDF - ETA-USA

부품명 VTA21-FWC12
다운로드  VTA21-FWC12 Click to download

파일 크기   6299.01 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  ETA-USA [ETA-USA]
홈페이지  https://www.eta-usa.com/
Logo ETA-USA - ETA-USA
상세설명 25W Isolated Power Supply

VTA21-FWC12 데이터시트 (HTML) - ETA-USA


VTA21-FWC12 제품 세부 정보

• Variety of Models
• Chassis mount type
• Compact and High Efficiency
• Double Output
• Isolated Power Supply




유사한 부품 번호 - VTA21-FWC12

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ETA-USA
VTA21FWA ETA-USA-VTA21FWA Datasheet
474Kb / 3P
25 WATT AC-DC CONVERTER
VTA21FWA-B ETA-USA-VTA21FWA-B Datasheet
474Kb / 3P
25 WATT AC-DC CONVERTER
VTA21FWB ETA-USA-VTA21FWB Datasheet
344Kb / 3P
25 WATT AC-DC CONVERTER
VTA21FWB-B ETA-USA-VTA21FWB-B Datasheet
344Kb / 3P
25 WATT AC-DC CONVERTER
More results


유사한 설명 - VTA21-FWC12

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
STK4141V SANYO-STK4141V Datasheet
375Kb / 5P
AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25W 25W min, THD = 0.08%)
STK4199MK2 SANYO-STK4199MK2 Datasheet
721Kb / 7P
3-channel AF Power Amplifier (- Dual Power Supply) 25W50W25W
logo
Astrodyne Corporation
RS-25 ASTRODYNE-RS-25 Datasheet
363Kb / 2P
25W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PD-25 RSG-PD-25 Datasheet
221Kb / 2P
25W Dual Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-25 MEANWELL-S-25_10 Datasheet
427Kb / 2P
25W Single Output Switching Power Supply
logo
LinkCom Manufacturing C...
25W-LCCE LINKCOM-25W-LCCE Datasheet
498Kb / 4P
25W Constant Current Power Supply
logo
ETA-USA
WRT-X-O ETA-USA-WRT-X-O Datasheet
1Mb / 3P
25W & 30W Power Supply
SVA-SC ETA-USA-SVA-SC Datasheet
2Mb / 3P
25W ??Isolated Power Supply
SVA-SD ETA-USA-SVA-SD Datasheet
2Mb / 3P
25W Isolated Power Supply
VTA01C12 ETA-USA-VTA01C12 Datasheet
7Mb / 3P
25W Isolated Power Supply
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com