전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

VSSAF3M10 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

VSSAF3M10 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 VSSAF3M10
다운로드  VSSAF3M10 다운로드
파일 크기   112.11 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier

VSSAF3M10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
VSSAF3M10 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 VSSAF3M10
다운로드  VSSAF3M10 Click to download

파일 크기   112.11 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier

VSSAF3M10 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


VSSAF3M10 제품 세부 정보

FEATURES
• Very low profile - typical height of 0.95 mm
• Ideal for automated placement
• Trench MOS Schottky technology
• Low power losses, high efficiency
• Low forward voltage drop
• Meets MSL level 1, per J-STD-020,
LF maximum peak of 260 °C
• AEC-Q101 qualified available
- Automotive ordering code: base P/NHM3
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in high frequency inverters, freewheeling, DC/DC
converters, and polarity protection in commercial, industrial,
and automotive applications.

MECHANICAL DATA
Case: SlimSMA (DO-221AC)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant
Base P/NHM3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
AEC-Q101 qualified
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
M3 and HM3 suffix meets JESD 201 class 2 whisker test
Polarity: color band denotes cathode end




유사한 부품 번호 - VSSAF3M10

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
VSSAF3M10 VISHAY-VSSAF3M10 Datasheet
111Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
16-Apr-2020
VSSAF3M10-M3/H VISHAY-VSSAF3M10-M3/H Datasheet
111Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
16-Apr-2020
VSSAF3M10-M3/I VISHAY-VSSAF3M10-M3/I Datasheet
111Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
16-Apr-2020
VSSAF3M10HM3/H VISHAY-VSSAF3M10HM3/H Datasheet
111Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
16-Apr-2020
VSSAF3M10HM3/I VISHAY-VSSAF3M10HM3/I Datasheet
111Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
16-Apr-2020
More results


유사한 설명 - VSSAF3M10

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
V3P6 VISHAY-V3P6 Datasheet
82Kb / 4P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
18-Oct-10
V3PAL45 VISHAY-V3PAL45 Datasheet
113Kb / 6P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
30-Jul-13
V4PAN50 VISHAY-V4PAN50_15 Datasheet
111Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
31-Jul-13
VSSB410S VISHAY-VSSB410S_15 Datasheet
83Kb / 4P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
05-Nov-13
VSSC8L45-M3 VISHAY-VSSC8L45-M3_15 Datasheet
81Kb / 4P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-Mar-14
VSSAF5M12 VISHAY-VSSAF5M12 Datasheet
109Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
VSSAF510 VISHAY-VSSAF510 Datasheet
108Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
VSSAF515 VISHAY-VSSAF515 Datasheet
108Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
VSSAF512 VISHAY-VSSAF512_V01 Datasheet
109Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
V20PW22 VISHAY-V20PW22 Datasheet
133Kb / 5P
High Current Density Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
09-Jan-2020
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com