전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

01550430ZXA 데이터시트 (PDF) - Littelfuse

01550430ZXA Datasheet PDF - Littelfuse
부품명 01550430ZXA
다운로드  01550430ZXA 다운로드
파일 크기   117.07 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 ATO짰 155 SERIES 32V STACKABLE IN-LINE PANEL-MOUNT FUSE HOLDER WITH LOOPED WIRE LEADS

01550430ZXA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
01550430ZXA Datasheet PDF - Littelfuse

부품명 01550430ZXA
다운로드  01550430ZXA Click to download

파일 크기   117.07 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 ATO짰 155 SERIES 32V STACKABLE IN-LINE PANEL-MOUNT FUSE HOLDER WITH LOOPED WIRE LEADS

01550430ZXA 데이터시트 (HTML) - Littelfuse


01550430ZXA 제품 세부 정보

Description
The ATO® 155 Series 32V Stackable In-Line Panel-Mount
Fuse Holder with Looped Wire Leads makes it simple to
install an ATO® or FKS blade-style automotive fuse (sold
separately unless indicated).
Configurations with black 14 AWG leads are compatible
with fuses up to 20 amps, while models of the panelmount fuse holder with orange 10 AWG leads accept fuses
up to 30 amps.
The stackable fuse holder can also be used with additional
ATO® 155 Series fuse holders to create a fuse block for
multiple fuses.

Applications
• Automotive
• Electronics
• Small Auxiliary Circuit Protection

Features and Benefits
• Accepts ATO® or FKS blade fuses (sold separately unless
indicated) up to 20 amps or 30 amps
• Configurations available with either black 14 AWG leads
or orange 10 AWG leads to suit different applications
• Stackable fuse holder body can be paired with additional
ATO® 155 Series fuse holders to create a multi-fuse
block
• Various fuse holder component parts are also available
separately, including the body, UL body, and crimp
terminals for the different wire gauges

Specifications
Max Current Rating: 30 Amps, 20 Amps, 10 Amps
Fuse Type: ATO®
Mounting Method: IN LINE FUSE HOLDER
Max Voltage Rating: 32 V




유사한 부품 번호 - 01550430ZXA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Littelfuse
01550430ZXA LITTELFUSE-01550430ZXA Datasheet
59Kb / 1P
For ATO Fuses In-Line Type
01550430ZXA-ND LITTELFUSE-01550430ZXA-ND Datasheet
59Kb / 1P
For ATO Fuses In-Line Type
More results


유사한 설명 - 01550430ZXA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Littelfuse
0257001.PXPV LITTELFUSE-0257001.PXPV Datasheet
175Kb / 2P
ATO짰 Blade Fuse Rated 32V
01550300 LITTELFUSE-01550300_18 Datasheet
613Kb / 1P
STACKABLE PANEL MOUNT FUSE HOLDER
01550500Z-UL LITTELFUSE-01550500Z-UL Datasheet
320Kb / 1P
155 SERIES BAYONET IN-LINE FUSE HOLDER
Rev: 041519
04980921GXM5 LITTELFUSE-04980921GXM5_V01 Datasheet
146Kb / 1P
MIDI 498 IL SERIES 32V IN-LINE FUSE HOLDER
080421-A
0FHA0200Z LITTELFUSE-0FHA0200Z Datasheet
126Kb / 1P
ATO짰 ADD-A-CIRCUIT짰 SERIES 32V IN-LINE FUSE HOLDER
2021
0FNY0001ZXJ LITTELFUSE-0FNY0001ZXJ Datasheet
157Kb / 1P
GLASS FNY SERIES 32V IN-LINE GLASS FUSE HOLDER
2021
277 LITTELFUSE-277 Datasheet
179Kb / 1P
277 IN-LINE SERIES 32V 20A IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2022
ATOAFH LITTELFUSE-ATOAFH Datasheet
192Kb / 1P
ATO짰 AFH SERIES 32V IN-LINE WIRE-LEADED PANEL-MOUNT FUSE HOLDER
2021
ATOFHA LITTELFUSE-ATOFHA Datasheet
150Kb / 1P
ATO짰 FHA SERIES 32V IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2021
ATOFKH LITTELFUSE-ATOFKH Datasheet
150Kb / 1P
ATO짰 FKH SERIES 32V BLADE FUSE HOLDER
2021
More results




Littelfuse 에 대하여


Littelfuse는 회로 보호 및 제어 제품의 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사입니다.
이 회사는 1927 년에 설립되었으며 일리노이 주 시카고에 본사를두고 있습니다.
Littelfuse는 퓨즈, 보호 및 제어 장치 및 중합체 제품을 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 제품은 자동차, 산업 및 소비자 전자 제품과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Littelfuse는 회로 보호 및 제어 기술에 대한 전문 지식과 고품질의 안정적인 제품을 고객에게 제공하는 능력으로 유명합니다.
이 회사는 전 세계 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있으며 고객과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항과 요구를 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Littelfuse는 핵심 비즈니스 외에도 재생 가능 에너지 및 데이터 센터 시장을위한 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com