전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MBRB30H100CT 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

MBRB30H100CT Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 MBRB30H100CT
다운로드  MBRB30H100CT 다운로드
파일 크기   160.94 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier

MBRB30H100CT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MBRB30H100CT Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 MBRB30H100CT
다운로드  MBRB30H100CT Click to download

파일 크기   160.94 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier

MBRB30H100CT 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


MBRB30H100CT 제품 세부 정보

FEATURES
• Power pack
• Guardring for overvoltage protection
• Low power loss, high efficiency
• Low forward voltage drop
• Low leakage current
• High forward surge capability
• High frequency operation
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of
245 °C (for TO-263AB package)
• Solder bath temperature 275 °C maximum, 10 s, per
JESD 22-B106 (for TO-220AB and ITO-220AB package)
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in high frequency rectifier of switching mode power
supplies, freewheeling diodes, DC/DC converters, and
polarity protection application.

MECHANICAL DATA
Case: TO-220AB, ITO-220AB, D2PAK (TO-263AB)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade
Terminals: Matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test
Polarity: As marked
Mounting Torque: 10 in-lbs maximum




유사한 부품 번호 - MBRB30H100CT

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
MBRB30H100CT VISHAY-MBRB30H100CT Datasheet
81Kb / 3P
High-Voltage Dual Schottky Rectifiers
11-Jul-03
MBRB30H100CT VISHAY-MBRB30H100CT Datasheet
159Kb / 5P
Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
19-May-08
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MBRB30H100CT KERSEMI-MBRB30H100CT Datasheet
1Mb / 3P
Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
MBRB30H100CT KERSEMI-MBRB30H100CT Datasheet
1Mb / 3P
Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
MBRB30H100CT KERSEMI-MBRB30H100CT Datasheet
1Mb / 3P
Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
More results


유사한 설명 - MBRB30H100CT

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
MBR60100CT VISHAY-MBR60100CT_08 Datasheet
99Kb / 4P
Dual Common-Cathode High Voltage Schottky Rectifier
19-May-08
MBR20H150CT VISHAY-MBR20H150CT_11 Datasheet
102Kb / 6P
Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
09-Aug-11
logo
Nell Semiconductor Co.,...
MBR10100CT NELLSEMI-MBR10100CT Datasheet
378Kb / 5P
Dual Common Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
MBR30100CT NELLSEMI-MBR30100CT Datasheet
198Kb / 4P
Dual Common Cathode High-Voltage Schottky Rectifier,
logo
Bruckewell Technology L...
MBRF1060C BWTECH-MBRF1060C Datasheet
527Kb / 4P
Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
logo
Vishay Siliconix
MBR30H90CT VISHAY-MBR30H90CT_15 Datasheet
725Kb / 4P
Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier
17-Aug-15
MBR60100CT VISHAY-MBR60100CT_15 Datasheet
82Kb / 5P
Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier
13-Aug-13
MBR10H15 VISHAY-MBR10H15_15 Datasheet
95Kb / 5P
Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier
11-Dec-14
logo
Bruckewell Technology L...
MBR3040CT BWTECH-MBR3040CT Datasheet
449Kb / 4P
Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
logo
Vishay Siliconix
M10HXXCT VISHAY-M10HXXCT Datasheet
153Kb / 5P
Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier
18-Mar-16
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com