전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NFZ18SM121SZ10 데이터시트 (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd

NFZ18SM121SZ10 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd
부품명 NFZ18SM121SZ10_V01
다운로드  NFZ18SM121SZ10 다운로드
파일 크기   357.61 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc

NFZ18SM121SZ10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NFZ18SM121SZ10 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd

부품명 NFZ18SM121SZ10_V01
다운로드  NFZ18SM121SZ10 Click to download

파일 크기   357.61 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc

NFZ18SM121SZ10 데이터시트 (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd


NFZ18SM121SZ10 제품 세부 정보

1. NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc.
It is a noise filter that is designed for radiation
noise suppression.
By inserting in series with the audio line,
thereby deteriorating the audio distortion
possible to attenuate the noise component in
the vicinity of 100 to 500MHz.

2. The nickel barrier structure of the external electrodes
provides excellent solder heat resistance.

3. NFZ18SM series low DC Resistance.Large Current in a small.
The Rated Current is the maximum 1.25A.

4. Corresponds to 125 ℃ maximum use temperature.
1 of




유사한 부품 번호 - NFZ18SM121SZ10_V01

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Manufacturing Co...
NFZ18SM121SZ10 MURATA-NFZ18SM121SZ10 Datasheet
198Kb / 3P
Operating Temperature Range
More results


유사한 설명 - NFZ18SM121SZ10_V01

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NXP Semiconductors
TDA8933B NXP-TDA8933B Datasheet
244Kb / 42P
Class D audio amplifier
Rev. 01-23 October 2008
TDA8932B NXP-TDA8932B Datasheet
319Kb / 48P
Class-D audio amplifier
Rev. 04-18 December 2008
TDA8933 NXP-TDA8933 Datasheet
265Kb / 47P
Class-D audio amplifier
Rev. 01-15 May 2007
logo
Murata Manufacturing Co...
NFZ18SM121SN10 MURATA1-NFZ18SM121SN10_V01 Datasheet
356Kb / 3P
NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc.
Last updated07/18/2022
NFZ18SM251SN10 MURATA1-NFZ18SM251SN10_V01 Datasheet
359Kb / 3P
NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc.
Last updated07/18/2022
NFZ18SM251SZ10 MURATA1-NFZ18SM251SZ10_V01 Datasheet
360Kb / 3P
NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc.
Last updated07/18/2022
NFZ18SM501SN10 MURATA1-NFZ18SM501SN10_V01 Datasheet
364Kb / 3P
NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc.
Last updated07/18/2022
NFZ18SM501SZ10 MURATA1-NFZ18SM501SZ10_V01 Datasheet
364Kb / 3P
NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc.
Last updated07/18/2022
NFZ18SM701SN10 MURATA1-NFZ18SM701SN10_V01 Datasheet
365Kb / 3P
NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc
Last updated07/18/2022
NFZ18SM701SZ10 MURATA1-NFZ18SM701SZ10_V01 Datasheet
365Kb / 3P
NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc.
Last updated07/18/2022
More results




Murata Manufacturing Co., Ltd 에 대하여


Murata Manufacturing Co., Ltd.는 일본 교토의 Nagaokakyo에 본사를 둔 일본 다국적 ​​전자 장치 회사입니다.

이 회사는 1944 년에 설립되었으며 이후 세라믹 커패시터, 무선 통신 모듈 및 센서를 포함한 전자 부품의 주요 제조업체가되었습니다.

Murata는 또한 배터리 관리 시스템, 전원 공급 장치 및 에너지 수확 시스템과 같은 다양한 제품 및 솔루션을 제공합니다.

이 회사는 전 세계적으로 운영되며 전자 산업의 품질과 혁신으로 명성이 높습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com