전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

DLW5ATH111TQ2 데이터시트 (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd

DLW5ATH111TQ2 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd
부품명 DLW5ATH111TQ2
다운로드  DLW5ATH111TQ2 다운로드
파일 크기   412.36 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.

DLW5ATH111TQ2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
DLW5ATH111TQ2 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd

부품명 DLW5ATH111TQ2
다운로드  DLW5ATH111TQ2 Click to download

파일 크기   412.36 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.

DLW5ATH111TQ2 데이터시트 (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd


DLW5ATH111TQ2 제품 세부 정보

Features
1. Low profile (h=2.35mm)
2. Small size (5.0x3.6mm)
3.Large Current Available(1.5A to 4A)
4.Operating Temperature Range:-40℃ to +125℃




유사한 부품 번호 - DLW5ATH111TQ2

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Manufacturing Co...
DLW5ATH112MQ2 MURATA1-DLW5ATH112MQ2 Datasheet
417Kb / 3P
Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATH112MQ2B MURATA1-DLW5ATH112MQ2B Datasheet
417Kb / 3P
Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATH112MQ2K MURATA1-DLW5ATH112MQ2K Datasheet
417Kb / 3P
Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATH112MQ2L MURATA1-DLW5ATH112MQ2L Datasheet
417Kb / 3P
Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
More results


유사한 설명 - DLW5ATH111TQ2

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Manufacturing Co...
DLW5ATH450TQ2 MURATA1-DLW5ATH450TQ2 Datasheet
411Kb / 3P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.
Last updated07/26/2022
DLW5ATN111TQ2 MURATA1-DLW5ATN111TQ2_V01 Datasheet
413Kb / 4P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.
Last updated07/26/2022
DLW5ATN231TQ2 MURATA1-DLW5ATN231TQ2_V01 Datasheet
414Kb / 4P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.
Last updated07/26/2022
DLW5ATN401TQ2 MURATA1-DLW5ATN401TQ2_V01 Datasheet
414Kb / 4P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.
Last updated07/26/2022
DLW5ATN501TQ2 MURATA1-DLW5ATN501TQ2_V01 Datasheet
414Kb / 4P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.
Last updated07/26/2022
DLW5ATN851SQ2 MURATA1-DLW5ATN851SQ2_V01 Datasheet
382Kb / 4P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil
Last updated07/26/2022
DLW5ATZ111TQ2 MURATA1-DLW5ATZ111TQ2_V01 Datasheet
363Kb / 3P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.
Last updated07/26/2022
DLW5ATZ231TQ2 MURATA1-DLW5ATZ231TQ2_V01 Datasheet
363Kb / 3P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.
Last updated07/26/2022
DLW5ATZ450TQ2 MURATA1-DLW5ATZ450TQ2_V01 Datasheet
362Kb / 3P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.
Last updated07/26/2022
DLW5ATZ501TQ2 MURATA1-DLW5ATZ501TQ2_V01 Datasheet
364Kb / 3P
Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil
Last updated07/26/2022
More results




Murata Manufacturing Co., Ltd 에 대하여


Murata Manufacturing Co., Ltd.는 일본 교토의 Nagaokakyo에 본사를 둔 일본 다국적 ​​전자 장치 회사입니다.

이 회사는 1944 년에 설립되었으며 이후 세라믹 커패시터, 무선 통신 모듈 및 센서를 포함한 전자 부품의 주요 제조업체가되었습니다.

Murata는 또한 배터리 관리 시스템, 전원 공급 장치 및 에너지 수확 시스템과 같은 다양한 제품 및 솔루션을 제공합니다.

이 회사는 전 세계적으로 운영되며 전자 산업의 품질과 혁신으로 명성이 높습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com