전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

40011020 데이터시트 (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

40011020 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
부품명 40011020
다운로드  40011020 다운로드
파일 크기   209.57 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WE-TGF Thermal Gap Filler Pad

40011020 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
40011020 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 40011020
다운로드  40011020 Click to download

파일 크기   209.57 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WE-TGF Thermal Gap Filler Pad

40011020 데이터시트 (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


40011020 제품 세부 정보

General Information:
Operating Temperature -50 up to +180 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




유사한 부품 번호 - 40011020

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Grayhill, Inc
400110-09 GRAYHILL-400110-09 Datasheet
213Kb / 1P
Momentary or Momentary With Positive Feel
logo
Littelfuse
40011000000 LITTELFUSE-40011000000 Datasheet
221Kb / 4P
Subminiature Fuses
40011000000 LITTELFUSE-40011000000 Datasheet
999Kb / 3P
Radial Lead Fuses
40011000075 LITTELFUSE-40011000075 Datasheet
221Kb / 4P
Subminiature Fuses
40011000075 LITTELFUSE-40011000075 Datasheet
999Kb / 3P
Radial Lead Fuses
More results


유사한 설명 - 40011020

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
40111020 WURTH-40111020 Datasheet
209Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.000
40001050 WURTH-40001050 Datasheet
209Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.000
40105010 WURTH-40105010 Datasheet
210Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.000
40012020 WURTH-40012020 Datasheet
210Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.000
40016010 WURTH-40016010 Datasheet
210Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.000
40003050 WURTH-40003050 Datasheet
291Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.001
40004040 WURTH-40004040 Datasheet
290Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.001
40006010 WURTH-40006010 Datasheet
290Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.001
40101005 WURTH-40101005 Datasheet
290Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.001
40105005 WURTH-40105005 Datasheet
291Kb / 3P
WE-TGF Thermal Gap Filler Pad
001.001
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com