전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1301530194 데이터시트 (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1301530194 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
부품명 1301530194
다운로드  1301530194 다운로드
파일 크기   300.28 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
상세설명 30A/240V INLINE GFCI AUTO 2FT WATERTITE NEMA

1301530194 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1301530194 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

부품명 1301530194
다운로드  1301530194 Click to download

파일 크기   300.28 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
상세설명 30A/240V INLINE GFCI AUTO 2FT WATERTITE NEMA

1301530194 데이터시트 (HTML) - Molex Electronics Ltd.


1301530194 제품 세부 정보

TECHNICAL
LISTED: UL & CSA
RATED SUPPLY VOLTAGE: 240VAC
RATED CURRENT: UP TO 30 AMPS
RESET TYPE: AUTOMATIC OR MANUAL
OPERATING FREQUENCY: 60 Hz
TYPE: CLASS A
GROUND TRIP CURRENT: 5mA +/- 1mA
OVERLOAD CURRENT: 180 AMPS, 0.45PF
INSULATION VOLTAGE: 1,500 VRMS - 1 MINUTE
ENDURANCE OPERATIONS: 3000 OPERATIONS
ENCLOSURE: NEMA 4X/6P




유사한 부품 번호 - 1301530194

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530194 MOLEX11-1301530194 Datasheet
36Kb / 1P
Super-Safeway In-Line Industrial GFCI, Portable, Single Phase
1301530194 MOLEX1-1301530194 Datasheet
36Kb / 1P
Super-Safeway In-Line Industrial GFCI, Portable, Single Phase
More results


유사한 설명 - 1301530194

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530175 MOLEX-1301530175 Datasheet
292Kb / 1P
30A/120V GFCI AUTO 2FT. WATERTITE NEMA L5-30
2021/08/31
1301530177 MOLEX-1301530177 Datasheet
292Kb / 1P
30A/120V GFCI AUTO 2FT. WATERTITE NEMA L5-30
2021/08/31
1301530184 MOLEX-1301530184 Datasheet
296Kb / 1P
30A/240V GFCI AUTO 2FT SUPER-SAFEWAY NEMA L6
2021/08/17
1301530185 MOLEX-1301530185 Datasheet
296Kb / 1P
30A/240V GFCI AUTO 2FT SUPER-SAFEWAY NEMA L6
2021/08/17
1301530188 MOLEX-1301530188 Datasheet
296Kb / 1P
30A/240V GFCI AUTO 2FT SUPER-SAFEWAY NEMA L6
2021/08/17
1301530191 MOLEX-1301530191 Datasheet
296Kb / 1P
30A/240V GFCI AUTO 2FT SUPER-SAFEWAY NEMA L6
2021/08/17
1301530193 MOLEX-1301530193 Datasheet
300Kb / 1P
30A/240V INLINE GFCI AUTO 2FT WATERTITE NEMA
2021/08/17
1301530197 MOLEX-1301530197 Datasheet
300Kb / 1P
30A/240V INLINE GFCI AUTO 2FT WATERTITE NEMA
2021/08/17
1301530199 MOLEX-1301530199 Datasheet
300Kb / 1P
30A/240V INLINE GFCI AUTO 2FT v
2021/08/17
1301530200 MOLEX-1301530200 Datasheet
300Kb / 1P
30A/240V INLINE GFCI AUTO 2FT WATERTITE NEMA
2021/08/17
More results




Molex Electronics Ltd. 에 대하여


Molex Electronics Ltd.는 Koch Industries, Inc.의 자회사이며 전자 및 광섬유 상호 연결 솔루션의 글로벌 제조업체입니다.

이 회사는 1938 년에 설립되었으며 일리노이 주 Lisle에 본사를두고 있습니다.

Molex는 커넥터, 케이블 어셈블리, 스위치 및 기타 수동 구성 요소를 포함한 광범위한 상호 연결 제품을 제공합니다.

이 제품은 자동차, 데이터 통신, 소비자 전자 제품, 산업 장비, 의료 기기 및 통신을 포함한 다양한 산업에서 사용됩니다.

40 개국 이상의 운영 및 시설을 통해 Molex는 인터커넥트 솔루션 시장에서 혁신 및 기술 리더십으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com