전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FCCM60120B 데이터시트 (PDF) - First Silicon Co., Ltd

FCCM60120B Datasheet PDF - First Silicon Co., Ltd
부품명 FCCM60120B
다운로드  FCCM60120B 다운로드
파일 크기   581.0 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  FS [First Silicon Co., Ltd]
홈페이지  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd
상세설명 1,200V 60A 40mΩ Silicon Carbide MOSFET

FCCM60120B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
FCCM60120B Datasheet PDF - First Silicon Co., Ltd

부품명 FCCM60120B
다운로드  FCCM60120B Click to download

파일 크기   581.0 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  FS [First Silicon Co., Ltd]
홈페이지  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd
상세설명 1,200V 60A 40mΩ Silicon Carbide MOSFET

FCCM60120B 데이터시트 (HTML) - First Silicon Co., Ltd


FCCM60120B 제품 세부 정보

Features
Low On Resistance
High Speed Switching
High Frequency Operation
Fast Reverse Recovery
Easy to Parallel & Simple to Drive
Halogen Free, RoHS Compliant

Applications
Switch Mode Power Supplies
Solar Inverters
DC/DC Converters
Battery Chargers
Motor Drives
Induction Heating




유사한 부품 번호 - FCCM60120B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
FCC-1A ETC2-FCC-1A Datasheet
69Kb / 1P
This system allows the secure and neat fixing of between 1 and 25 ribbon cables.
logo
TE Connectivity Ltd
FCC-325-CW3 TEC-FCC-325-CW3 Datasheet
427Kb / 4P
CII FCC-325 SERIES RELAY
FCC-325-CW4 TEC-FCC-325-CW4 Datasheet
427Kb / 4P
CII FCC-325 SERIES RELAY
FCC-325-CW8 TEC-FCC-325-CW8 Datasheet
427Kb / 4P
CII FCC-325 SERIES RELAY
FCC-325-CW9 TEC-FCC-325-CW9 Datasheet
427Kb / 4P
CII FCC-325 SERIES RELAY
More results


유사한 설명 - FCCM60120B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GR25MT12K GENESIC-GR25MT12K Datasheet
875Kb / 1P
Silicon Carbide Power MOSFET
GR40MT12J GENESIC-GR40MT12J Datasheet
857Kb / 1P
Silicon Carbide Power MOSFET
GR40MT12K GENESIC-GR40MT12K Datasheet
874Kb / 1P
Silicon Carbide Power MOSFET
GR1000MT17D GENESIC-GR1000MT17D Datasheet
835Kb / 1P
Silicon Carbide Power MOSFET
logo
Infineon Technologies A...
AIMW120R080M1 INFINEON-AIMW120R080M1 Datasheet
843Kb / 17P
Silicon Carbide MOSFET
v01_00 2021-03-09
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LGE3M14120Q LUGUANG-LGE3M14120Q Datasheet
9Mb / 11P
Silicon Carbide Power MOSFET
Revision:20230215-P1
LGE3M160120Q LUGUANG-LGE3M160120Q Datasheet
2Mb / 9P
Silicon Carbide Power MOSFET
Revision:20170701-P1
LGE3M40065B LUGUANG-LGE3M40065B Datasheet
3Mb / 9P
Silicon Carbide Power MOSFET
Revision:20170701-P1
LGE3M80120J LUGUANG-LGE3M80120J Datasheet
2Mb / 8P
Silicon Carbide Power MOSFET
Revision:20170701-P1
LGE3M80120Q LUGUANG-LGE3M80120Q Datasheet
2Mb / 9P
Silicon Carbide Power MOSFET
Revision:20170701-P1
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com