전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

CM3001-13MA 데이터시트 (PDF) - California Micro Devices Corp

CM3001-13MA Datasheet PDF - California Micro Devices Corp
부품명 CM3001-13MA
다운로드  CM3001-13MA 다운로드
파일 크기   199.33 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  CALMIRCO [California Micro Devices Corp]
홈페이지  http://www.calmicro.com
Logo CALMIRCO - California Micro Devices Corp
상세설명 Micropower 500mA Low Voltage CMOS Regulator

CM3001-13MA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
CM3001-13MA Datasheet PDF - California Micro Devices Corp

부품명 CM3001-13MA
다운로드  CM3001-13MA Click to download

파일 크기   199.33 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  CALMIRCO [California Micro Devices Corp]
홈페이지  http://www.calmicro.com
Logo CALMIRCO - California Micro Devices Corp
상세설명 Micropower 500mA Low Voltage CMOS Regulator

CM3001-13MA 데이터시트 (HTML) - California Micro Devices Corp


CM3001-13MA 제품 세부 정보

Micropower 500mA Low Voltage CMOS Regulator




유사한 부품 번호 - CM3001-13MA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Campbell Scientific Uni...
CM300 CAMPBELL-CM300 Datasheet
291Kb / 2P
Hydrological Services Tipping Bucket Rain Gages
January 2011
logo
California Micro Device...
CM3002 CALMIRCO-CM3002 Datasheet
352Kb / 17P
Micropower 1.0A Low Dropout CMOS Regulators
logo
Comus International
CM3002-0 COMUS-CM3002-0 Datasheet
25Kb / 1P
TILT SWITCHES - Metal
logo
California Micro Device...
CM3002-15 CALMIRCO-CM3002-15 Datasheet
352Kb / 17P
Micropower 1.0A Low Dropout CMOS Regulators
CM3002-15SA CALMIRCO-CM3002-15SA Datasheet
352Kb / 17P
Micropower 1.0A Low Dropout CMOS Regulators
More results


유사한 설명 - CM3001-13MA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Linear Technology
LT1175 LINER-LT1175 Datasheet
120Kb / 12P
500mA Negative Low Dropout Micropower Regulator
logo
California Micro Device...
CM3019 CALMIRCO-CM3019 Datasheet
178Kb / 8P
Micropower, 500mA Low Noise CMOS LDO Regulator
CM3016-48 CALMIRCO-CM3016-48 Datasheet
216Kb / 10P
Micropower, 4.75V/500mA Low Noise CMOS LDO Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS9013 TSC-TS9013 Datasheet
116Kb / 3P
500mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS5105 ADMOS-AMS5105 Datasheet
360Kb / 8P
500mA CMOS LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
Linear Technology
LT1175 LINER-LT1175_05 Datasheet
291Kb / 16P
500mA Negative Low Dropout Micropower Regulator
LT1175 LINER-LT1175_10 Datasheet
312Kb / 18P
500mA Negative Low Dropout Micropower Regulator
logo
Linear Dimensions Semic...
LT1175CS8PBF LINEAR_DIMENSIONS-LT1175CS8PBF Datasheet
221Kb / 20P
500mA Negative Low Dropout Micropower Regulator
logo
Linear Technology
LT1175 LINER-LT1175_15 Datasheet
221Kb / 20P
500mA Negative Low Dropout Micropower Regulator
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6501 AITSEMI-A6501 Datasheet
664Kb / 10P
CMOS LOW DROPOUT REGULATOR(LDO) 500mA LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
REV4.2
More results




California Micro Devices Corp 에 대하여


CMD(California Micro Devices Corp)는 미국 캘리포니아주 밀피타스에 본사를 둔 반도체 회사였습니다. 소비자, 컴퓨팅 및 통신 시장을 위한 보호 장치, 인터페이스 제품 및 혼합 신호 집적 회로의 설계 및 제조를 전문으로 하는 회사입니다.

CMD의 제품에는 ESD(Electrostatic Discharge) 보호 장치, TVS(Transient Voltage Suppression) 다이오드 및 저용량 EMI(Electromagnetic Interference) 필터가 포함됩니다. 이러한 제품은 정전기 방전, 과도 전압 및 전자기 간섭으로 인한 손상으로부터 전자 회로를 보호하는 데 사용되었습니다.

CMD는 1986년에 설립되어 1993년에 상장 기업이 되었습니다. 2012년에 CMD는 반도체 기반 솔루션의 선두 공급업체인 ON Semiconductor에 인수되었습니다. 현재 많은 CMD 제품이 ON Semiconductor 브랜드로 판매되고 있습니다.

전반적으로 CMD는 품질과 신뢰성에 대한 강한 명성을 가진 신뢰할 수 있고 평판이 좋은 보호 장치 및 인터페이스 제품 공급업체였습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com