전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LT1084CT-12 데이터시트 (PDF) - Linear Technology

LT1084CT-12 Datasheet PDF - Linear Technology
부품명 LT1084CT-12
다운로드  LT1084CT-12 다운로드
파일 크기   251.63 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  LINER [Linear Technology]
홈페이지  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology
상세설명 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators

LT1084CT-12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LT1084CT-12 Datasheet PDF - Linear Technology

부품명 LT1084CT-12
다운로드  LT1084CT-12 Click to download

파일 크기   251.63 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  LINER [Linear Technology]
홈페이지  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology
상세설명 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators

LT1084CT-12 데이터시트 (HTML) - Linear Technology


LT1084CT-12 제품 세부 정보

Features
- Three-Terminal 3.3V, 3.6V, 5V and 12V
- Output Current of 3A, 5A or 7.5A
- Operates Down to 1V Dropout
- Guaranteed Dropout Voltage at Multiple Current Levels
- Line Regulation: 0.015%
- Load Regulation: 0.1%
- 100% Thermal Limit Functional Test
- Adjustable Versions Available




유사한 부품 번호 - LT1084CT-12

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Linear Technology
LT1084CT-12 LINER-LT1084CT-12 Datasheet
287Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
logo
Linear Integrated Syste...
LT1084CT-12 LINEAR-LT1084CT-12 Datasheet
142Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
logo
Linear Technology
LT1084CT-12 LINER-LT1084CT-12 Datasheet
148Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
LT1084CT-12 LINER-LT1084CT-12 Datasheet
148Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
More results


유사한 설명 - LT1084CT-12

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Linear Technology
LT1083 LINER-LT1083 Datasheet
287Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
logo
List of Unclassifed Man...
OM185-5ST ETC-OM185-5ST Datasheet
407Kb / 4P
7.5A, 5A, 3A, 1.5A LOW DROPOUT FIXED VOLTAGE POSITIVE REGULATORS
logo
Linear Technology
LT1083 LINER-LT1083_05 Datasheet
203Kb / 16P
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
logo
Linear Integrated Syste...
LT1083 LINEAR-LT1083_1 Datasheet
142Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
logo
Linear Technology
LT1085IT-12 LINER-LT1085IT-12 Datasheet
187Kb / 12P
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
LT1085CT-33 LINER-LT1085CT-33 Datasheet
148Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
LT1085IT-12 LINER-LT1085IT-12 Datasheet
148Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
LT1083 LINER-LT1083_15 Datasheet
291Kb / 22P
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
LT1084 LINER-LT1084_15 Datasheet
291Kb / 22P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
LT1085 LINER-LT1085_15 Datasheet
291Kb / 22P
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
More results




Linear Technology 에 대하여


선형 기술은 산업, 자동차, 통신 및 컴퓨팅 산업의 응용 프로그램을 위해 광범위한 아날로그 통합 회로 (ICS)를 설계, 제조 및 판매하는 공개 거래 회사였습니다.
이 회사는 1981 년에 설립되었으며 캘리포니아 밀피 타스에 본사를 두었습니다.
선형 기술은 2017 년 아날로그 장치, Inc.에서 인수했습니다.
선형 기술은 앰프, 전압 조정기, 데이터 변환기, 전력 관리 IC 및 인터페이스 제품을 포함한 고성능 아날로그 IC로 유명합니다.
이 회사의 제품은 자동차, 산업 및 에너지 관리 시스템을 포함한 다양한 응용 분야에서 사용하도록 설계되었습니다.
혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 Linear Technology는 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 솔루션을 제공하여 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력했습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com