전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

DGD0227S8-13 데이터시트 (PDF) - Diodes Incorporated

DGD0227S8-13 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
부품명 DGD0227S8-13
다운로드  DGD0227S8-13 다운로드
파일 크기   694.99 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  DIODES [Diodes Incorporated]
홈페이지  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
상세설명 DUAL 4.0A HIGH SPEED LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8

DGD0227S8-13 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
DGD0227S8-13 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

부품명 DGD0227S8-13
다운로드  DGD0227S8-13 Click to download

파일 크기   694.99 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  DIODES [Diodes Incorporated]
홈페이지  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
상세설명 DUAL 4.0A HIGH SPEED LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8

DGD0227S8-13 데이터시트 (HTML) - Diodes Incorporated


DGD0227S8-13 제품 세부 정보

Features
Efficient Low Cost Solution for Driving MOSFETs and IGBTs
Wide Supply Voltage Operating Range: 4.5V to 18V
4.0A Source / 4.0A Sink Output Current Capability
Fast Propagation Delay (35ns Typ)
Fast Rise and Fall Times (20ns Typ)
Logic Input (IN) 3.3V Capability
Extended Temperature Range: -40°C to +125°C
Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)

Applications
DC-DC Converters
Line Drivers
Motor Controls
Switch Mode Power Supplies




유사한 부품 번호 - DGD0227S8-13

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Diodes Incorporated
DGD0211C DIODES-DGD0211C Datasheet
751Kb / 10P
1.9A HIGH SPEED SINGLE GATE DRIVER
Rev. 3 - 2 November 2021
DGD0211CWT-7 DIODES-DGD0211CWT-7 Datasheet
751Kb / 10P
1.9A HIGH SPEED SINGLE GATE DRIVER
Rev. 3 - 2 November 2021
logo
TECH PUBLIC Electronics...
DGD0211CWT-TP TECHPUBLIC-DGD0211CWT-TP Datasheet
4Mb / 7P
Single-Channel, High-Speed, Low-side Gate Driver
logo
Diodes Incorporated
DGD0211CWTQ DIODES-DGD0211CWTQ Datasheet
781Kb / 9P
1.9A HIGH SPEED SINGLE GATE DRIVER
Rev. 1 - 2 April 2022
DGD0211CWTQ-7 DIODES-DGD0211CWTQ-7 Datasheet
781Kb / 9P
1.9A HIGH SPEED SINGLE GATE DRIVER
Rev. 1 - 2 April 2022
More results


유사한 설명 - DGD0227S8-13

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Diodes Incorporated
DGD2101 DIODES-DGD2101 Datasheet
1Mb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8 (TYPE TH)
Rev 2
DGD2106 DIODES-DGD2106 Datasheet
722Kb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8
Rev 3
DGD2181 DIODES-DGD2181 Datasheet
484Kb / 7P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8
Rev 1
DGD2190 DIODES-DGD2190 Datasheet
690Kb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8
Rev 3
DGD2106M DIODES-DGD2106M_V01 Datasheet
843Kb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8
Rev 6
DGD2190M DIODES-DGD2190M Datasheet
741Kb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8
October 2019
DGD2005 DIODES-DGD2005_V01 Datasheet
765Kb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8
Rev. 5 - 2 April 2021
DGD2101M DIODES-DGD2101M_V01 Datasheet
1Mb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8
Rev. 2 - 2 October 2019
DGD2106M DIODES-DGD2106M_V02 Datasheet
909Kb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8
Rev. 7 - 2 April 2021
DGD2181M DIODES-DGD2181M_V01 Datasheet
607Kb / 11P
HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER IN SO-8
Rev. 2 - 2 October 2019
More results




Diodes Incorporated 에 대하여


Diodes Incorporated는 광범위한 개별, 아날로그 및 혼합 신호 반도체 및 완전한 전력 솔루션을 설계, 제조 및 공급하는 공개 거래 회사입니다.
이 회사는 1964 년에 설립되었으며 텍사스 주 Plano에 본사를두고 있습니다.
북미, 유럽 및 아시아의 영업, 지원 및 설계 센터와 함께 전 세계적으로 운영됩니다.
Diodes Incorporated는 자동차, 통신, 컴퓨팅, 소비자 및 산업을 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공합니다.
이 회사는 다이오드, 정류기, 트랜지스터, 전압 조절기, MOSFET, LED 드라이버 및 보호 장치를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 사명은 고객에게 고품질의 고출성 제품과 우수한 고객 서비스를 제공하는 것입니다.
Diodes Incorporated는 혁신 및 고객 만족도에 중점을두고 전력 관리 솔루션의 선도적 인 공급 업체가되기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com