전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

IRLI540G 데이터시트 (PDF) - International Rectifier

IRLI540G Datasheet PDF - International Rectifier
부품명 IRLI540G
다운로드  IRLI540G 다운로드
파일 크기   178.8 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  IRF [International Rectifier]
홈페이지  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier
상세설명 HEXFET Power MOSFET

IRLI540G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
IRLI540G Datasheet PDF - International Rectifier

부품명 IRLI540G
다운로드  IRLI540G Click to download

파일 크기   178.8 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  IRF [International Rectifier]
홈페이지  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier
상세설명 HEXFET Power MOSFET

IRLI540G 데이터시트 (HTML) - International Rectifier


IRLI540G 제품 세부 정보

DESCRIPTION
Third Generation HEXFETs from Vishay provide the designer with the best combination of fast switching, ruggedized device design, low on-resistance and cost-effectiveness.
The TO-220 Fullpak eliminates the need for additional insulating hardware in commercial-industrial applications. The molding compound used provides a high isolation capability and a low thermal resistance between the tab and external heatsink. This isolation is equivalent to using a 100 micron mica barrier with standard TO-220 product. The Fullpak is mounted to a heatsink using a single clip or by a single screw fixing.

• Isolated Package
• High Voltage Isolation = 2.5 kVRMS
• Sink to Lead Creepage Dist. = 4.8 mm
• Logic-Level Gate Drive
• RDS (on) Specified at VGS = 4 V & 5 V
• Fast Switching
• Ease of Paralleling




유사한 부품 번호 - IRLI540G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
IRLI540G VISHAY-IRLI540G Datasheet
964Kb / 8P
Power MOSFET
05-Jun-08
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLI540G ISC-IRLI540G Datasheet
294Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Vishay Siliconix
IRLI540GPBF VISHAY-IRLI540GPBF Datasheet
275Kb / 10P
Power MOSFET
11-Oct-2021
IRLI540G VISHAY-IRLI540G_V01 Datasheet
275Kb / 10P
Power MOSFET
11-Oct-2021
More results


유사한 설명 - IRLI540G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
International Rectifier
IRFB4321PBF IRF-IRFB4321PBF Datasheet
283Kb / 8P
HEXFET Power MOSFET
IRFBE30SPBF IRF-IRFBE30SPBF Datasheet
588Kb / 10P
HEXFET Power MOSFET
IRLZ24NS IRF-IRLZ24NS Datasheet
180Kb / 10P
HEXFET Power MOSFET
IRL3705NSPBF IRF-IRL3705NSPBF Datasheet
294Kb / 10P
HEXFET Power MOSFET
IRL3803VS IRF-IRL3803VS Datasheet
221Kb / 10P
HEXFET Power MOSFET
IRLI640GPBF IRF-IRLI640GPBF Datasheet
1Mb / 8P
HEXFET Power MOSFET
IRF630N IRF-IRF630N_04 Datasheet
240Kb / 11P
HEXFET Power MOSFET
IRFR3711ZCPBF IRF-IRFR3711ZCPBF Datasheet
293Kb / 11P
HEXFET Power MOSFET
IRLR8715CPBF IRF-IRLR8715CPBF Datasheet
274Kb / 9P
HEXFET Power MOSFET
IRFP044PBF IRF-IRFP044PBF Datasheet
1Mb / 8P
HEXFET Power MOSFET
More results




International Rectifier 에 대하여


International Rectifier (IR) 는 전력 관리 및 전력 관리 반도체 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사였습니다.
이 회사는 1947 년에 설립되었으며 캘리포니아 엘 세군도에 본사를 두었습니다.
IR은 전력 관리 IC, 전력 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 제어 제품을 포함한 다양한 제품을 제공했습니다.
이 회사의 제품은 컴퓨팅, 통신 및 산업 자동화와 같은 다양한 응용 프로그램에 사용되었습니다.
IR은 전력 관리 및 제어 기술에 대한 전문 지식과 고품질의 안정적인 제품을 고객에게 제공하는 능력으로 유명했습니다.
2014 년 IR은 전력 관리 및 제어 제품 및 기타 반도체 솔루션의 선도적 인 공급 업체 인 Infineon Technologies에 의해 인수되었습니다.
국제 정류기 브랜드는 더 이상 사용되지 않지만 기술과 제품은 계속 Infineon의 포트폴리오의 일부입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com