전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TIM1213-2L 데이터시트 (PDF) - Toshiba Semiconductor

TIM1213-2L Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
부품명 TIM1213-2L
다운로드  TIM1213-2L 다운로드
파일 크기   281.02 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
홈페이지  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
상세설명 MICROWAVE POWER GaAs FET

TIM1213-2L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TIM1213-2L Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

부품명 TIM1213-2L
다운로드  TIM1213-2L Click to download

파일 크기   281.02 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
홈페이지  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
상세설명 MICROWAVE POWER GaAs FET

TIM1213-2L 데이터시트 (HTML) - Toshiba Semiconductor


TIM1213-2L 제품 세부 정보

FEATURES
・BROAD BAND INTERNALLY MATCHED FET
・HIGH POWER
P1dB= 33.5dBm at 12.7GHz to 13.2GHz
・HIGH GAIN
G1dB= 7.5dB at 12.7GHz to 13.2GHz
・HERMETICALLY SEALED PACKAGE




유사한 부품 번호 - TIM1213-2L

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Toshiba Semiconductor
TIM1213-15L TOSHIBA-TIM1213-15L Datasheet
180Kb / 4P
MICROWAVE POWER GaAs FET
TIM1213-18L TOSHIBA-TIM1213-18L Datasheet
318Kb / 7P
MICROWAVE POWER GaAs FET
2020
TIM1213-30L TOSHIBA-TIM1213-30L Datasheet
348Kb / 8P
MICROWAVE POWER GaAs FET
2019
TIM1213-4L TOSHIBA-TIM1213-4L Datasheet
130Kb / 4P
Low Distortion Internally Matched Power GaAs FETs (X, Ku-Band)
TIM1213-5 TOSHIBA-TIM1213-5 Datasheet
85Kb / 2P
MICROWAVE POWER GaAs FET
More results


유사한 설명 - TIM1213-2L

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGF1601B MITSUBISHI-MGF1601B_1 Datasheet
203Kb / 4P
MICROWAVE POWER GaAs FET
MGF2407A MITSUBISHI-MGF2407A_1 Datasheet
369Kb / 3P
MICROWAVE POWER GaAs FET?
logo
Toshiba Semiconductor
TIM6472-45SL TOSHIBA-TIM6472-45SL Datasheet
492Kb / 4P
MICROWAVE POWER GaAs FET
Jul-2006
TIM5964-80SL TOSHIBA-TIM5964-80SL Datasheet
153Kb / 4P
MICROWAVE POWER GaAs FET
Aug-2006
TIM5359-60SL TOSHIBA-TIM5359-60SL Datasheet
159Kb / 4P
MICROWAVE POWER GaAs FET
Jul-2006
TIM1414-18L TOSHIBA-TIM1414-18L Datasheet
138Kb / 4P
MICROWAVE POWER GaAs FET
TIM5053-8SL TOSHIBA-TIM5053-8SL Datasheet
144Kb / 4P
MICROWAVE POWER GaAs FET
Jul-2006
TIM1213-30L TOSHIBA-TIM1213-30L Datasheet
348Kb / 8P
MICROWAVE POWER GaAs FET
2019
TIM5964-30UL TOSHIBA-TIM5964-30UL Datasheet
334Kb / 8P
MICROWAVE POWER GaAs FET
2020
TIM6472-60SL TOSHIBA-TIM6472-60SL Datasheet
328Kb / 6P
MICROWAVE POWER GaAs FET
1_20220825_No1092
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com