전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BTA08-600SRG 데이터시트 (PDF) - STMicroelectronics

BTA08-600SRG Datasheet PDF - STMicroelectronics
부품명 BTA08-600SRG
다운로드  BTA08-600SRG 다운로드
파일 크기   274.24 Kbytes
페이지   21 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 Snubberless™, logic level and standard 8 A Triacs

BTA08-600SRG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
BTA08-600SRG Datasheet PDF - STMicroelectronics

부품명 BTA08-600SRG
다운로드  BTA08-600SRG Click to download

파일 크기   274.24 Kbytes
페이지   21 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 Snubberless™, logic level and standard 8 A Triacs

BTA08-600SRG 데이터시트 (HTML) - STMicroelectronics


BTA08-600SRG 제품 세부 정보

Features
• On-state rms current, IT(RMS) 8 A
• Repetitive peak off-state voltage, VDRM / VRRM 600 V to 800 V
• Triggering gate current, IGT 5 to 50 mA

Description
Available either in through-hole and surface-mount packages, these devices are
suitable for general purpose AC switching. They can be used as an ON/OFF function
in applications such as static relays, heating regulation, induction motor starting
circuits or for phase control operation in light dimmers and motor speed controllers,
etc.
The Snubberless versions (BTA, BTB08_xxxxW and T8 series) are specially
recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation
performance.
Logic level versions are designed to interface directly with low power drivers such as
Microcontrollers.
By using an internal ceramic pad, the BTA series provide voltage insulated tab (rated
at 2500 VRMS) in compliance with UL standards (file ref.: E81734).




유사한 부품 번호 - BTA08-600SRG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
BTA08-600S STMICROELECTRONICS-BTA08-600S Datasheet
68Kb / 5P
SENSITIVE GATE TRIACS
Mar-1995
BTA08-600SW STMICROELECTRONICS-BTA08-600SW Datasheet
151Kb / 12P
Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
10-Mar-2010
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA08-600SW KERSEMI-BTA08-600SW Datasheet
817Kb / 4P
SENSITIVE GATE TRIACS
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
BTA08-600SW HAOPIN-BTA08-600SW Datasheet
433Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BTA08-600SW LUGUANG-BTA08-600SW Datasheet
3Mb / 6P
8A SERIES TRIACS
Revision:20240709P1
More results


유사한 설명 - BTA08-600SRG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
BTA08 STMICROELECTRONICS-BTA08_10 Datasheet
151Kb / 12P
Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
10-Mar-2010
T8T STMICROELECTRONICS-T8T Datasheet
160Kb / 9P
Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
20-Sep-2011
T1635-700G-TR STMICROELECTRONICS-T1635-700G-TR Datasheet
114Kb / 10P
16 A Snubberless?? logic level and standard Triacs
11-Mar-2010
BTA12-700SWRG STMICROELECTRONICS-BTA12-700SWRG Datasheet
140Kb / 12P
12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
28-Sep-2007
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA16-600B KERSEMI-BTA16-600B Datasheet
1Mb / 6P
16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600BW KERSEMI-BTA16-600BW Datasheet
1Mb / 6P
16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600SW KERSEMI-BTA16-600SW Datasheet
1Mb / 6P
16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-700B KERSEMI-BTA16-700B Datasheet
1Mb / 6P
16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
logo
STMicroelectronics
BTA12 STMICROELECTRONICS-BTA12_V01 Datasheet
236Kb / 16P
12 A Snubberless™, logic level and standard Triacs
07-Feb-2019
BTA16 STMICROELECTRONICS-BTA16_V01 Datasheet
217Kb / 18P
Snubberless™, logic level and standard 16 A Triacs
30-May-2018
More results




STMicroelectronics 에 대하여


Stmicroelectronics는 스위스 제네바에 본사를 둔 다국적 전자 및 반도체 제조업체입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 증폭기 및 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

1987 년에 설립 된 Stmicroelectronics는 100 개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.