전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MIC-1816R 데이터시트 (PDF) - Advantech Co., Ltd.

MIC-1816R Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
부품명 MIC-1816R
다운로드  MIC-1816R 다운로드
파일 크기   657.7 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
홈페이지  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
상세설명 16-Bit, 1MS/s, DAQ Platform with ARM Cortex™-A9 i.MX6 1GHz

MIC-1816R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MIC-1816R Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

부품명 MIC-1816R
다운로드  MIC-1816R Click to download

파일 크기   657.7 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
홈페이지  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
상세설명 16-Bit, 1MS/s, DAQ Platform with ARM Cortex™-A9 i.MX6 1GHz

MIC-1816R 데이터시트 (HTML) - Advantech Co., Ltd.


MIC-1816R 제품 세부 정보

Features
ƒ i.MX6 Quad - 4x Cortex-A9 processor
ƒ Onboard 2G DDR3 memory design
ƒ Build-in 4G EMMC NAND Flash for OS (Yotco only)
ƒ Sampling rate up to 1MS/s
ƒ 4 x IEPE input with preamp gain = 1,10,100
ƒ 8 x Analog input with voltage or 4~20mA
ƒ 2 x Analog outputs, up to 3 MS/s, 16-bit resolution
ƒ Supports digital and analog triggers
ƒ 16 x isolated digital input and 8 x isolated digital output
ƒ 2 x 32-bit programmable counter/timers
ƒ Onboard FIFO memory (4,000 samples)
ƒ 2-port RS-232 with surge protection
ƒ 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 LAN ports
ƒ 1 x USB 2.0 and 1 x USB 2.0 OTG
ƒ 2 x CAN ports transmission speeds up to 1Mbps




유사한 부품 번호 - MIC-1816R

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Advantech Co., Ltd.
MIC-1816 ADVANTECH-MIC-1816 Datasheet
581Kb / 1P
16-Bit, 1MS/s, 16-Ch DAQ Platform with Intel® Core™ i3*/Celeron® Processer
13-Oct-2021
MIC-1816-U0A1E ADVANTECH-MIC-1816-U0A1E Datasheet
581Kb / 1P
16-Bit, 1MS/s, 16-Ch DAQ Platform with Intel® Core™ i3*/Celeron® Processer
13-Oct-2021
MIC-1816-U3A1E ADVANTECH-MIC-1816-U3A1E Datasheet
581Kb / 1P
16-Bit, 1MS/s, 16-Ch DAQ Platform with Intel® Core™ i3*/Celeron® Processer
13-Oct-2021
More results


유사한 설명 - MIC-1816R

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Advantech Co., Ltd.
ROM-3420 ADVANTECH-ROM-3420_15 Datasheet
901Kb / 2P
Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 RTX2.0 Module
ROM-5420 ADVANTECH-ROM-5420_15 Datasheet
564Kb / 2P
Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 SMARC v1.0 Module
ROM-7420 ADVANTECH-ROM-7420_15 Datasheet
927Kb / 2P
Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 Qseven Module
RSB-4410 ADVANTECH-RSB-4410_15 Datasheet
634Kb / 2P
Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 SBC
RSB-4410 ADVANTECH-RSB-4410 Datasheet
634Kb / 2P
Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 SBC
ROM-7420CD-MDA1E ADVANTECH-ROM-7420CD-MDA1E Datasheet
642Kb / 2P
Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 QSeven Module
RSB-4410CD-MDA1E ADVANTECH-RSB-4410CD-MDA1E Datasheet
634Kb / 2P
Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 SBC
RSB-4411 ADVANTECH-RSB-4411 Datasheet
726Kb / 2P
NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 3.5" SBC
MIC-1816 ADVANTECH-MIC-1816 Datasheet
581Kb / 1P
16-Bit, 1MS/s, 16-Ch DAQ Platform with Intel® Core™ i3*/Celeron® Processer
13-Oct-2021
ROM-7421 ADVANTECH-ROM-7421 Datasheet
3Mb / 4P
NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 Qseven 2.0 Module
21-Jun-2022
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com